Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VARIABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'variable' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Seme LAB
CCD181 Datasheet pdf image
470Kb/11P
Variable-Element High-Speed Linear Image Sensor

1


1



Qu'est-ce que variable


Dans les pièces électroniques, la variable signifie une partie dont la valeur peut changer.

Il fait référence aux pièces électriques ou mécaniquement réglables et a une variété d'utilisations.

Par exemple, une résistance variable est un composant dont la valeur peut être ajustée électriquement.

Les résistances variables sont utilisées dans les circuits pour contrôler le courant ou la tension en ajustant la valeur de résistance.

De plus, le condensateur variable est un composant dont la capacité peut être ajustée et est utilisée dans les récepteurs radio ou les systèmes de communication.

Une inductance variable est un composant qui ajuste un signal électrique à l'aide d'un champ magnétique et est utilisé dans les récepteurs radio ou les systèmes de communication.

En outre, le transformateur variable est un composant utilisé pour réguler la tension ou le courant.

Un transformateur variable peut ajuster la valeur de sortie en fonction d'un changement de tension ou de courant et est utilisé à diverses fins.