Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



WATT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'WATT' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Interpoint Corporation ...
LCM-120 Datasheet pdf image
266Kb/7P
LCM-120 Line Conditioning Module 28 Volt input ??120 watt
MFL283R3S Datasheet pdf image
311Kb/14P
MFL Single and Dual DC-DC Converters 28 Volt Input - 65 Watt
MCH2805S Datasheet pdf image
344Kb/13P
MCH/MGH Single and Dual DC-DC Converters 28 Volt input ??1.5 Watt
MFK281R8S Datasheet pdf image
586Kb/23P
MFK S ingle and D ual D C-DC Converters 16 to 50 vol ts i npu t ??25 Watt

1


1



Qu'est-ce que WATT


Watt est une unité de puissance dans les composants électroniques. La puissance est calculée comme le produit de la tension et du courant.

Par exemple, lorsqu'un courant de 1 volt (v) et 1 ampère (a) circule, la puissance est de 1 watt (w).

Par conséquent, le WATT est utilisé comme unité de puissance.

Dans les pièces électroniques, il y a des pièces avec diverses valeurs d'alimentation.

Par exemple, une résistance (R) limite le courant et dissipe la puissance, et plus la valeur de la résistance est grande, moins la puissance est dissipée.

De plus, dans les composants électroniques, divers composants liés à la puissance sont utilisés à des fins telles que la limitation de la consommation d'énergie.

Ces composants comprennent des ICS à faible puissance, des LED à économie d'énergie et des moteurs à faible puissance.

Par conséquent, le WATT est une unité très importante pour calculer et contrôler la puissance dans les composants électroniques.