Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VERTICAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VERTICAL' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Kyocera Kinseki Corpota...
TVL-55731GD032J-LW-G-AAN Datasheet pdf image
1Mb/30P
3.2 inch WQVGA TFT Transmissive Type竊똏ositive mode RGB vertical stripe 262K color / 65K color

1


1



Qu'est-ce que VERTICAL


Vertical est l'un des termes couramment utilisés avec les connecteurs dans les composants électroniques.
Vertical signifie un connecteur ou un composant électronique configuré dans une orientation verticale.

Les connecteurs verticaux se fixent à une carte de circuit imprimé (PCB) dans une orientation verticale. Ces connecteurs fournissent souvent des fonctionnalités complexes au PCB, ce qui leur permet d'être connecté uniquement dans une orientation spécifique.

En général, les connecteurs verticaux prennent moins de place que les autres connecteurs, ce qui rend les PCB plus petits et plus efficaces.

De plus, les composants électroniques verticaux sont des composants électroniques de base qui sont attachés au PCB dans une direction verticale, et il existe différentes tailles et types de composants électroniques.

Les composants électroniques verticaux sont très utiles lors de l'assemblage des PCB et sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres composants.

Les connecteurs verticaux et les composants électroniques sont disponibles auprès de divers fournisseurs et sont disponibles dans une variété de tailles et de formes.

Ces composants sont utilisés comme composants d'un PCB correctement conçu.