Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VDC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VDC' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
General Semiconductor
JC030D-M Datasheet pdf image
738Kb/20P
JC030-Series Power Modules 18 Vdc to 36 Vdc Inputs 2 Vdc to 15 Vdc Outputs13 W to 30 W
LC015D Datasheet pdf image
923Kb/24P
LC/LW010- and LC/LW015-Series Power Modules 18 Vdc to 36 Vdc or 36 Vdc to 75 Vdc Inputs, 10 W and 15 W
JW030D-M Datasheet pdf image
765Kb/20P
JW030-Series Power Modules 36 Vdc to 75 Vdc Inputs 30 W
LW020G Datasheet pdf image
426Kb/16P
LW020 Single-Output-Series Power Modules 36 Vdc to 75 Vdc inputs 20W
CW025ABK-M Datasheet pdf image
799Kb/20P
CW025 Triple-Output-Series Power Modules: 36 Vdc to 75 Vdc Input; 25W
DW025AJ-M Datasheet pdf image
719Kb/20P
DW025 Dual Output-Series Power Modules: dc-dc Converters 36 Vdc to 75 Vdc Input; Dual Outputs; 25 W
EN55022 Datasheet pdf image
197Kb/7P
CAR2512FP series rectifier Input: 90Vac to 264Vac Output: 12Vdc 208A 3.3Vdc or 5 Vdc 1A

1


1



Qu'est-ce que VDC


VDC est l'une des unités représentant la tension.

«V» est une abréviation pour la tension, et «DC» signifie le courant direct.

Ainsi, VDC représente la tension de courant direct.

Dans les composants électroniques, le VDC est l'un des paramètres qui indique la tension requise pour que ce composant fonctionne.

Par exemple, une alimentation offre généralement une tension CC, donc si le VDC est 12V, l'appareil sortira une tension CC de 12V.

Le VDC est l'un des facteurs importants qui déterminent les performances des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas d'un moteur à courant continu, les performances du moteur sont déterminées par l'entrée de tension CC.

Par conséquent, le VDC affecte directement la vitesse de rotation, la puissance et l'efficacité du moteur.

En électronique, le VDC est couramment utilisé pour indiquer la tension de fonctionnement maximale ou la plage de tension d'entrée minimale / maximale.

Par conséquent, lors de la sélection des composants électroniques, considérez la valeur VDC et choisissez dans la plage de tension dans laquelle le composant peut fonctionner correctement.