Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VDC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VDC' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
MPC-X-12 Datasheet pdf image
371Kb/1P
5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power
MPL-6-12 Datasheet pdf image
305Kb/1P
5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power
HRS2 Datasheet pdf image
138Kb/5P
Nominal Voltage 3 VDC to 24 VDC
18/11/04
A41-25-512 Datasheet pdf image
372Kb/2P
For 5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power Supplies Requiring International Safety Certification
FC150A Datasheet pdf image
1Mb/14P
POWER MODULE : DC-DC CONVERTERS ; 18 VDC TO 36 VDC INPUT, 5 VDC OUTPUT;50W TO 150W
PP506 Datasheet pdf image
11Kb/1P
Power Supply - 13.6 Vdc at 1.6 Amps
VCB1 Datasheet pdf image
157Kb/2P
3.0 or 5.0 Vdc Option Low Cost 1 to 160 MHz Enable Disable Option TTL/CMOS Compatible

1


1



Qu'est-ce que VDC


VDC est l'une des unités représentant la tension.

«V» est une abréviation pour la tension, et «DC» signifie le courant direct.

Ainsi, VDC représente la tension de courant direct.

Dans les composants électroniques, le VDC est l'un des paramètres qui indique la tension requise pour que ce composant fonctionne.

Par exemple, une alimentation offre généralement une tension CC, donc si le VDC est 12V, l'appareil sortira une tension CC de 12V.

Le VDC est l'un des facteurs importants qui déterminent les performances des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas d'un moteur à courant continu, les performances du moteur sont déterminées par l'entrée de tension CC.

Par conséquent, le VDC affecte directement la vitesse de rotation, la puissance et l'efficacité du moteur.

En électronique, le VDC est couramment utilisé pour indiquer la tension de fonctionnement maximale ou la plage de tension d'entrée minimale / maximale.

Par conséquent, lors de la sélection des composants électroniques, considérez la valeur VDC et choisissez dans la plage de tension dans laquelle le composant peut fonctionner correctement.