Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



UNIVERSAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'UNIVERSAL' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Advanced Micro Devices
AM9519A Datasheet pdf image
673Kb/14P
Universal Interrupt Controller
PALCE16V8 Datasheet pdf image
224Kb/26P
EE CMOS 20-Pin Universal Programmable Array Logic
PAL16V8 Datasheet pdf image
3Mb/6P
EE CMOS 20 PIN UNIVERSAL PROGRAMMABLE ARRAY LOGIC
PALCE20V8 Datasheet pdf image
235Kb/16P
EE CMOS 24-Pin Universal Programmable Array Logic

1


1



Qu'est-ce que UNIVERSAL


Universal dans les composants électroniques signifie généralement applicable à un large éventail d'applications.

Dans les pièces électroniques, les parties ou l'équipement standardisés universels qui peuvent être utilisés dans divers appareils électroniques.

Par exemple, Universal Serial Bus (USB) est l'une des interfaces standard utilisées dans de nombreux appareils électroniques.

L'USB est utilisé pour envoyer et recevoir des données et facturer divers appareils tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes.

En tant qu'interface standard, l'USB assure la compatibilité avec une grande variété d'appareils et peut être utilisé avec la plupart des appareils équipés de ports USB.

Un autre exemple est le adaptateur Universal AC / DC.

Il s'agit d'un adaptateur utilisé dans divers appareils électroniques, et peut être appliqué à divers appareils électroniques car la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant, etc. peuvent être ajustées.

Dans les pièces électroniques, Universal fait référence aux pièces ou équipements utilisés dans divers appareils électroniques.

Cela garantit la compatibilité et la flexibilité, et a l'avantage d'être applicable à diverses utilisations.