Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TRANSIENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TRANSIENT' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Kersemi Electronic Co.,...
MBR850 Datasheet pdf image
789Kb/2P
Guard Ring Die Construction for Transient Protection
MBR1540CT Datasheet pdf image
1Mb/4P
Guard ring die constuction for transient protection
MBR1545CG Datasheet pdf image
1Mb/4P
Guard ring die constuction for transient protection
MBR845 Datasheet pdf image
789Kb/2P
Guard Ring Die Construction for Transient Protection

1


1



Qu'est-ce que TRANSIENT


Transient dans les composants électroniques signifie un signal électrique temporaire ou un changement de tension / courant.

Ces transitoires peuvent provoquer du bruit, des erreurs, des pannes et des dommages dans des dispositifs ou des circuits électroniques.

Le transitoire est l'un des éléments qui doivent être pris en compte lors de la conception et de l'analyse des circuits.

En particulier, les contre-mesures contre les transitoires sont nécessaires lorsque des changements à haute tension ou à courant se produisent dans les dispositifs électroniques ou les circuits.

Les composants nécessaires à la conception de circuits pour contrôler les transitoires comprennent les diodes TVS, les mouvements et les supercondensateurs.

Ces pièces protègent le circuit en stabilisant la tension ou le courant lorsqu'un transitoire se produit.

De plus, une technologie appelée simulation transitoire est utilisée pour éviter les dommages causés par le circuit.

Il s'agit d'une technologie qui prédit les transitoires et prend des contre-mesures pendant le processus de conception des circuits, et joue un rôle majeur dans l'amélioration de la stabilité et de la fiabilité des circuits.

Par conséquent, dans les pièces électroniques, le transitoire est l'un des facteurs importants qui doivent être pris en compte lors de la conception et de l'analyse des circuits, et la préparation des contre-mesures est très importante pour garantir la stabilité et la fiabilité des dispositifs et des circuits électroniques.