Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TRANSIENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TRANSIENT' - Totale: 17 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Advanced Analogic Techn...
AAT1141 Datasheet pdf image
1Mb/21P
Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT1146 Datasheet pdf image
767Kb/20P
Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT1146 Datasheet pdf image
668Kb/20P
Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT1141 Datasheet pdf image
954Kb/19P
Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT1140 Datasheet pdf image
1Mb/19P
Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT1110 Datasheet pdf image
698Kb/19P
Fast Transient 800mA Step-Down Converter
APS1056 Datasheet pdf image
629Kb/20P
Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT1141_0810 Datasheet pdf image
1Mb/20P
Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT1149 Datasheet pdf image
1Mb/20P
3MHz Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT1149 Datasheet pdf image
1Mb/21P
3MHz Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT1149A Datasheet pdf image
1Mb/17P
2.2MHz Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT1149B Datasheet pdf image
1Mb/17P
2.2MHz Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT2146 Datasheet pdf image
1Mb/19P
Low Noise, Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT2515 Datasheet pdf image
621Kb/20P
Dual 600mA Fast Transient High Frequency Buck Converter
AAT2146 Datasheet pdf image
1Mb/19P
Low Noise, Fast Transient 600mA Step-Down Converter
AAT1147 Datasheet pdf image
645Kb/19P
High Efficiency, Low Noise, Fast Transient 400mA Step-Down Converter
AAT2113A Datasheet pdf image
2Mb/19P
3MHz, Fast Transient 1.5A Step-Down Converter in 2mm x 2mm Package

1


1



Qu'est-ce que TRANSIENT


Transient dans les composants électroniques signifie un signal électrique temporaire ou un changement de tension / courant.

Ces transitoires peuvent provoquer du bruit, des erreurs, des pannes et des dommages dans des dispositifs ou des circuits électroniques.

Le transitoire est l'un des éléments qui doivent être pris en compte lors de la conception et de l'analyse des circuits.

En particulier, les contre-mesures contre les transitoires sont nécessaires lorsque des changements à haute tension ou à courant se produisent dans les dispositifs électroniques ou les circuits.

Les composants nécessaires à la conception de circuits pour contrôler les transitoires comprennent les diodes TVS, les mouvements et les supercondensateurs.

Ces pièces protègent le circuit en stabilisant la tension ou le courant lorsqu'un transitoire se produit.

De plus, une technologie appelée simulation transitoire est utilisée pour éviter les dommages causés par le circuit.

Il s'agit d'une technologie qui prédit les transitoires et prend des contre-mesures pendant le processus de conception des circuits, et joue un rôle majeur dans l'amélioration de la stabilité et de la fiabilité des circuits.

Par conséquent, dans les pièces électroniques, le transitoire est l'un des facteurs importants qui doivent être pris en compte lors de la conception et de l'analyse des circuits, et la préparation des contre-mesures est très importante pour garantir la stabilité et la fiabilité des dispositifs et des circuits électroniques.