Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TRANSFORMER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TRANSFORMER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Hitachi Semiconductor
INVC544 Datasheet pdf image
17Kb/2P
High efficiency through the use of piezo transformer

1


1



Qu'est-ce que TRANSFORMER


Un transformateur est un composant électrique qui est utilisé pour transférer l'énergie électrique d'un circuit à un autre au moyen d'une induction électromagnétique.

Il est conçu pour modifier le niveau de tension d'un signal électrique AC tout en maintenant la même fréquence.

Les transformateurs se composent de deux bobines de fil, connu sous le nom de bobines primaires et secondaires, qui sont enroulées autour d'un noyau en matériau magnétique, comme le fer.

Lorsqu'une tension CA est appliquée à la bobine primaire, elle induit un champ magnétique qui passe par le noyau et induit une tension dans la bobine secondaire.

La tension dans la bobine secondaire peut être plus élevée ou inférieure à la tension dans la bobine primaire, selon le nombre de virages dans chaque bobine.

Les transformateurs sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, notamment la distribution de puissance, le conditionnement de la puissance et l'amplification audio. Ils se trouvent couramment dans les alimentations, les onduleurs et les transformateurs pour la distribution d'énergie AC.

Les transformateurs sont très efficaces et l'énergie électrique est transférée du primaire à la bobine secondaire avec très peu de perte. Cela en fait un composant essentiel dans de nombreux systèmes électroniques et électriques, car ils permettent le transfert efficace d'énergie électrique entre différentes parties d'un système.