Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



TRANSCEIVER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'TRANSCEIVER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Circuit Syst...
74LVC_LVCH16245A Datasheet pdf image
107Kb/19P
16-bit bus transceiver with direction pin; 5 V tolerant; 3-state

1


1



Qu'est-ce que TRANSCEIVER


Un émetteur-récepteur est un appareil qui transmet et reçoit simultanément. Il est utilisé dans divers domaines de communication tels que la communication sans fil, la communication câblée et la communication radio.

Dans les composants électroniques, les émetteurs-récepteurs sont principalement utilisés dans le domaine de la communication sans fil.

L'appareil a la possibilité de recevoir des signaux du côté transmissible ainsi que la possibilité de transmettre des signaux du côté récepteur.

Cela permet à l'envoi et à la réception d'être traités simultanément.

Dans la communication sans fil, les émetteurs-récepteurs sont utilisés comme émetteurs-récepteurs radio, modems sans fil et modules Bluetooth.

Ces dispositifs fonctionnent dans différentes bandes de fréquences et décochent le signal reçu dans les informations requises ou codent et transmettent les données à transmettre.

L'émetteur-récepteur joue également un rôle important dans la communication des données.

Il transmet et reçoit des données et prend en charge divers protocoles de communication tels que Ethernet, USB, UART et SPI.

Dans les composants électroniques, les émetteurs-récepteurs sont l'un des appareils les plus importants dans le domaine de la communication.

Cela permet une transmission et une réception efficaces des données dans les systèmes de communication de données et de communication sans fil, et joue un rôle majeur dans l'amélioration des performances du système.