Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



THYRISTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'THYRISTOR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MDE Semiconductor, Inc.
3T064A Datasheet pdf image
1Mb/4P
SURFACE MOUNT AND AXIAL LEAD TWO TERMINAL THYRISTOR (3T) SURGE SUPPRESSOR

1


1



Qu'est-ce que THYRISTOR


Un thyristor est un type de dispositif de commutation à semi-conducteurs utilisé pour contrôler le flux de courant électrique.

Il s'agit d'un dispositif à trois couches et à quatre bornes composé d'une anode, d'une cathode, d'une grille et d'une borne de commande.

Les thyristors sont également connus sous le nom de redresseurs contrôlés au silicium (SCR) et sont utilisés dans une large gamme d'applications, y compris le contrôle de puissance, le contrôle d'éclairage et le contrôle de moteur.

Ils sont généralement utilisés dans les circuits haute puissance car ils peuvent gérer des courants et des tensions importants et sont capables de commuter l'alimentation CA et CC.

Les thyristors fonctionnent en permettant au courant de circuler dans une seule direction, de l'anode à la cathode.

La borne de gâchette est utilisée pour contrôler le flux de courant en déclenchant le thyristor dans son état conducteur.

Une fois déclenché, le thyristor reste dans son état conducteur jusqu'à ce que le courant descende en dessous d'un certain niveau, moment auquel il revient à son état non conducteur.

En résumé, les thyristors sont un type de dispositif de commutation à semi-conducteurs qui sont utilisés pour contrôler le flux de courant électrique dans les applications à haute puissance et peuvent être déclenchés dans un état conducteur à l'aide d'une borne de grille.