Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SYNCHRONOUS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SYNCHRONOUS' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Linear Integrated Syste...
LTC3703HGN Datasheet pdf image
393Kb/34P
100V Synchronous Switching Regulator
LTC3703IGN Datasheet pdf image
393Kb/34P
100V Synchronous Switching Regulator
LTC3542EDC Datasheet pdf image
199Kb/16P
500mA, 2.25MHz Synchronous Step-Down
LTC3547BEDDB Datasheet pdf image
278Kb/16P
Dual Monolithic 300mA Synchronous Step-Down Regulaor
LT3922EUFD Datasheet pdf image
2Mb/30P
36V, 2A Synchronous Step-Up LED Driver
LTC3423 Datasheet pdf image
203Kb/12P
Low Output Voltage 3MHz Micropower Synchronous Boost Converters
LTC3618 Datasheet pdf image
616Kb/24P
Dual 4MHz, 3A Synchronous Buck Converter for DDR Termination
LTC3407AIDD Datasheet pdf image
205Kb/16P
Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Regulator
LTC3442 Datasheet pdf image
326Kb/20P
Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter with Automatic Burst Mode Operation

1


1



Qu'est-ce que SYNCHRONOUS


Synchronous est l'un des termes utilisés dans les composants électroniques.

Synchrones fait référence au fonctionnement synchronisé, ce qui signifie que plusieurs composants électroniques fonctionnent en fonction du même signal d'horloge.

Par exemple, Synchronous DRAM (SDRAM) est l'un des types de mémoire les plus couramment utilisés dans les ordinateurs.

SDRAM synchronise le fonctionnement des cellules de mémoire au signal d'horloge de bus système, garantissant que les données sont transférées avec précision.

Le terme «synchrone» est également fréquemment utilisé dans d'autres technologies utilisées pour accélérer le transfert de données.

Par exemple, Interface série synchrone (SSI) est une interface de communication série où plusieurs périphériques sont synchronisés sur la base d'un signal d'horloge.

L'opposé de synchrone est asynchrone, où asynchrone fait référence à un comportement non synchronisé.

Dans le mode de fonctionnement asynchrone, les composants électroniques fonctionnent indépendamment sans signal d'horloge.

Par exemple, DRAM asynchrone (ADRAM), contrairement à SDRAM, fonctionne sans signal d'horloge et est souvent utilisé dans des dispositifs portables en raison de sa faible consommation d'énergie et de sa faible latence.