Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



STRAIGHT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'STRAIGHT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
METZ CONNECT GmbH
142M2X15010 Datasheet pdf image
1Mb/5P
Connection line M12 plug straight - RJ45 plug straight 8-pole, X-coded 1.0 m
142M2X15050 Datasheet pdf image
1Mb/5P
Connection line M12 plug straight - RJ45 plug straight 8-pole, X-coded 5.0 m

1


1



Qu'est-ce que STRAIGHT


La droite est l'un des termes couramment utilisés dans les composants électroniques.

Il est appelé droit lorsque les épingles ou les pièces de connexion des composants électroniques sont disposées en ligne droite.

Les broches droites sont utilisées séparément des autres types d'épingles.

Un exemple typique est un connecteur avec une broche droite, contrairement à un connecteur IDC qui est un connecteur de type verrouille.

Les conceptions de PCB utilisent également la broche droite pour placer divers composants électroniques sur le PCB.

Droitement signifie généralement droit ou droit.

Ainsi, dans les composants électroniques, la droite signifie une broche ou une connexion droite.