Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SPECIFICATION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SPECIFICATION' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fuji Electric
PH967C6 Datasheet pdf image
136Kb/12P
SPECIFICATION
PH965C6 Datasheet pdf image
276Kb/12P
SPECIFICATION
1MBI150SH-140 Datasheet pdf image
168Kb/2P
Tentative target specification
ESAC25M-02C Datasheet pdf image
1Mb/4P
FUJI SILICON DIODE SPECIFICATION
2SK1503-01 Datasheet pdf image
2Mb/10P
Fuji power MOSFET Specification
2SK3674-01L Datasheet pdf image
98Kb/4P
Power MOSFET SuperFAP-G series Target Specification
2SK3530 Datasheet pdf image
31Kb/1P
Fuji Power MOSFET SuperFAP-G series Target Specification
2SK3679 Datasheet pdf image
30Kb/1P
Fuji Power MOSFET SuperFAP-G series Target Specification
2SK3683 Datasheet pdf image
112Kb/1P
Fuji Power MOSFET SuperFAP-G series Target Specification

1


1



Qu'est-ce que SPECIFICATION


Spécification est une exigence technique spécifiant les performances, la fonction, la taille, le matériau, l'utilisation, etc. d'un composant électronique.

En d'autres termes, afin de faire une pièce, les exigences techniques que la pièce doivent répondre doivent être spécifiées.

C'est ce qu'on appelle la spécification de la pièce.

Les spécifications des composants électroniques sont fournies par les fabricants et comprennent généralement la forme, la taille, la tension, le courant, la puissance appliquée, la température de fonctionnement, la durabilité, la résistance aux vibrations et la certification EMC (onde électromagnétique) du composant.

Les spécifications jouent un rôle important dans la compréhension avec précision de la fonction d'une partie, la conception correcte de la pièce et la garantie que la pièce se comporte correctement. Par conséquent, lors de la conception ou de l'achat d'un composant électronique, il est nécessaire de vérifier soigneusement les spécifications de ce composant.

De plus, les spécifications des composants électroniques sont utiles lors de la comparaison de ces composants.

Par exemple, lorsque des pièces de la même application sont libérées à partir de différents fabricants, la partie la plus appropriée peut être sélectionnée en comparant les spécifications de chaque pièce.

Enfin, les spécifications des composants électroniques sont également utilisées pour évaluer la qualité des composants. Si les performances réelles d'une partie diffèrent des spécifications fournies par le fabricant, la pièce peut être jugée inadaptée.

Par conséquent, lors de l'achat de pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide d'un équipement de mesure qui peut confirmer les performances réelles.