Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SPECIFICATION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SPECIFICATION' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NXP Semiconductors
LC171W03-A4 Datasheet pdf image
732Kb/28P
SPECIFICATION FOR APPROVAL
Jan.10, 2002
LM181E06 Datasheet pdf image
627Kb/26P
SPECIFICATION FOR APPROVAL
APR.07, 2002
MFRC531 Datasheet pdf image
56Kb/13P
Short Form Specification
February 2002
SL1MOA2S30 Datasheet pdf image
34Kb/7P
Contactless Chip Card Module Specification
July 2001
SL1ICS3001 Datasheet pdf image
376Kb/22P
I.CODE1 Label IC Chip Specification
2000-05-02
SL1ICS3101 Datasheet pdf image
373Kb/22P
I.CODE1 Label IC 97pF Chip Specification
July 2000
AFSC5G37D37 Datasheet pdf image
200Kb/6P
Addendum contactless chip card module specification
Rev. 3.0-15 January 2009
MF1ICS5005 Datasheet pdf image
35Kb/7P
Standard Card IC Specification ?쐀umped sawn wafer on UV-tape?
August 2004

1


1



Qu'est-ce que SPECIFICATION


Spécification est une exigence technique spécifiant les performances, la fonction, la taille, le matériau, l'utilisation, etc. d'un composant électronique.

En d'autres termes, afin de faire une pièce, les exigences techniques que la pièce doivent répondre doivent être spécifiées.

C'est ce qu'on appelle la spécification de la pièce.

Les spécifications des composants électroniques sont fournies par les fabricants et comprennent généralement la forme, la taille, la tension, le courant, la puissance appliquée, la température de fonctionnement, la durabilité, la résistance aux vibrations et la certification EMC (onde électromagnétique) du composant.

Les spécifications jouent un rôle important dans la compréhension avec précision de la fonction d'une partie, la conception correcte de la pièce et la garantie que la pièce se comporte correctement. Par conséquent, lors de la conception ou de l'achat d'un composant électronique, il est nécessaire de vérifier soigneusement les spécifications de ce composant.

De plus, les spécifications des composants électroniques sont utiles lors de la comparaison de ces composants.

Par exemple, lorsque des pièces de la même application sont libérées à partir de différents fabricants, la partie la plus appropriée peut être sélectionnée en comparant les spécifications de chaque pièce.

Enfin, les spécifications des composants électroniques sont également utilisées pour évaluer la qualité des composants. Si les performances réelles d'une partie diffèrent des spécifications fournies par le fabricant, la pièce peut être jugée inadaptée.

Par conséquent, lors de l'achat de pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide d'un équipement de mesure qui peut confirmer les performances réelles.