Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SPECIFICATION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SPECIFICATION' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Mitsubishi Electric Sem...
AA150XN01 Datasheet pdf image
223Kb/22P
TECHNICAL SPECIFICATION
AA057VG02 Datasheet pdf image
324Kb/22P
TECHNICAL SPECIFICATION
M30240 Datasheet pdf image
901Kb/142P
M30240 Group Specification
M65761FP Datasheet pdf image
135Kb/29P
SPECIFICATION OF INTEGRATED CIRCUIT(QM-CODER)
HCM-1002-H Datasheet pdf image
128Kb/7P
HIGH VOLTAGE IGBT MODULE TARGET SPECIFICATION

1


1



Qu'est-ce que SPECIFICATION


Spécification est une exigence technique spécifiant les performances, la fonction, la taille, le matériau, l'utilisation, etc. d'un composant électronique.

En d'autres termes, afin de faire une pièce, les exigences techniques que la pièce doivent répondre doivent être spécifiées.

C'est ce qu'on appelle la spécification de la pièce.

Les spécifications des composants électroniques sont fournies par les fabricants et comprennent généralement la forme, la taille, la tension, le courant, la puissance appliquée, la température de fonctionnement, la durabilité, la résistance aux vibrations et la certification EMC (onde électromagnétique) du composant.

Les spécifications jouent un rôle important dans la compréhension avec précision de la fonction d'une partie, la conception correcte de la pièce et la garantie que la pièce se comporte correctement. Par conséquent, lors de la conception ou de l'achat d'un composant électronique, il est nécessaire de vérifier soigneusement les spécifications de ce composant.

De plus, les spécifications des composants électroniques sont utiles lors de la comparaison de ces composants.

Par exemple, lorsque des pièces de la même application sont libérées à partir de différents fabricants, la partie la plus appropriée peut être sélectionnée en comparant les spécifications de chaque pièce.

Enfin, les spécifications des composants électroniques sont également utilisées pour évaluer la qualité des composants. Si les performances réelles d'une partie diffèrent des spécifications fournies par le fabricant, la pièce peut être jugée inadaptée.

Par conséquent, lors de l'achat de pièces, il est recommandé de les vérifier à l'aide d'un équipement de mesure qui peut confirmer les performances réelles.