Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SOCKET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SOCKET' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Lite-On Technology Corp...
LTH-301-07 Datasheet pdf image
191Kb/5P
NON-CONTACT SWITCHING, FOR DIRECT PC BOARD OR DUAL-IN-LINE SOCKET MOUNTING, FAST SWITCHING SPEED PACKAGE

1


1



Qu'est-ce que SOCKET


Une prise fait référence à un composant mécanique utilisé pour maintenir un composant électronique ou un dispositif semi-conducteur en place sur une carte de circuit imprimé (PCB).

Des composants électroniques tels que les circuits intégrés (circuits intégrés), les transistors et les diodes sont généralement fournis dans un ensemble qui a un nombre spécifique de broches.

Ces épingles doivent être connectées au circuit sur le PCB, et c'est là que les prises entrent.

Une prise est un connecteur qui correspond à la configuration de la broche d'un package de composant spécifique.

Le composant est inséré dans la prise et la prise est ensuite soudée sur le PCB.

Cela permet au composant d'être facilement retiré ou remplacé si nécessaire, sans avoir besoin de désobligerie et de résolvant.

Les prises sont particulièrement utiles pour les CI, ce qui peut être coûteux et difficile à remplacer s'ils sont endommagés ou doivent être mis à niveau.

Les prises sont également utilisées à des fins de test et de développement, permettant aux composants d'être rapidement et facilement échangés dans et hors d'un circuit pendant la phase de conception.