Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SMT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SMT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Power-One
NVS01YG-M6 Datasheet pdf image
321Kb/11P
6W SMT Converter Wide Input 3.3V to 24V Outputs

1


1



Qu'est-ce que SMT


SMT signifie Surface Mount Technology et fait référence à une technologie pour attacher des composants électroniques à une carte de circuit imprimé (PCB).

SMT a l'avantage d'augmenter l'efficacité spatiale et la productivité des processus d'automatisation par rapport à la technologie à travers le trou (THT) existante.

SMT attache des composants électroniques attachés à la surface du PCB via un processus de soudage de reflux.

Dans ce processus, les composants électroniques sont miniaturisés en minuscules isolants ou packages. Dans le processus SMT, de minuscules paquebots de soudure sont d'abord attachés à la surface pour fixer ces composants miniaturisés à la surface du PCB.

Ensuite, les composants électroniques sont fixés par-dessus, et tout le PCB est chauffé avec un radiateur pour fondre et fixer la soudure.

Le processus SMT a l'avantage d'augmenter l'efficacité spatiale du PCB en réduisant la taille des composants électroniques attachés au PCB.

De plus, la productivité peut être augmentée avec les processus de production automatisés.

Par conséquent, la plupart des composants électroniques actuels sont produits par la technologie SMT.