Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SMD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SMD' - Totale: 11 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
First Components Intern...
HERS101G Datasheet pdf image
207Kb/2P
1.0 Amp ULTRAFAST SMD PLASTIC RECTIFIERS
UFS30 Datasheet pdf image
136Kb/2P
3.0 Amp SMD SUPER FAST RECTIFIERS
UFS20 Datasheet pdf image
140Kb/2P
2.0 Amp SMD SUPER FAST RECTIFIERS
UFS11 Datasheet pdf image
136Kb/2P
1.0 Amp SMD SUPER FAST RECTIFIERS
UFS21 Datasheet pdf image
131Kb/2P
2.0 Amp SMD SUPER FAST RECTIFIERS
SMCJ5.0 Datasheet pdf image
161Kb/4P
5.0V to 170V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMAJ5.0 Datasheet pdf image
179Kb/4P
5.0V to 170V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
3.0SMCJ5.0 Datasheet pdf image
939Kb/5P
5.0V to 220V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMBJ5.0 Datasheet pdf image
186Kb/4P
5.0V to 170V SMD TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
BAV19W Datasheet pdf image
163Kb/2P
200mW SMD Fast Switch Diode Fast Switching Speed
FR3228SMD Datasheet pdf image
245Kb/1P
FASTORB - 32 Amp SMD Avalanche AUTOMOTIVE RECTIFIERS Mechanical Dimensions

1


1



Qu'est-ce que SMD


SMD signifie un appareil monté sur surface. Il s'agit d'un type de composant électronique conçu pour être monté à la surface d'une carte de circuit imprimé (PCB) plutôt que par des trous comme avec les composants traditionnels à travers.

Les composants SMD sont beaucoup plus petits que les composants à trous à travers et sont plus adaptés aux applications à haute densité, où un grand nombre de composants doivent être placés dans une petite zone.

La petite taille et le poids léger des composants SMD les rendent également idéaux pour l'électronique portable, tels que les smartphones et les ordinateurs portables.

Les composants SMD sont soudés directement à la surface du PCB, ce qui élimine le besoin de placage à travers et économise de l'espace sur la planche. Cela permet de concevoir des dispositifs électroniques plus petits et plus compacts.

Les composants SMD sont également plus fiables que les composants à travers le trou car ils sont moins susceptibles d'être endommagés pendant l'assemblage ou l'utilisation.

L'absence de leads rend les composants SMD plus résistants aux vibrations et aux chocs, ce qui contribue à garantir la fiabilité et les performances à long terme.

En conclusion, les composants SMD sont largement utilisés dans une variété d'applications électroniques en raison de leur petite taille, de leur faible poids et de leur fiabilité élevée.

Ils offrent un certain nombre d'avantages par rapport aux composants traditionnels à travers, ce qui les rend bien adaptés aux appareils électroniques à haute densité et portables.