Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SINK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SINK' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Advanced Analog Technol...
ATS-52300P-C1-R0 Datasheet pdf image
964Kb/1P
maxiFLOW??Heat Sink, T412, BLUE-ANODIZED
ATS-55210R-C1-R0 Datasheet pdf image
929Kb/1P
High Performance X-CUT - Heat Sink, T412, BLACK-ANODIZED
ATS045045021-SF-15T Datasheet pdf image
416Kb/1P
45.00 x 45.00 x 21.00 mm BGA Heat Sink (High Aspect Ratio Ext.) Straight Fin
ATS031031010-MF-10I Datasheet pdf image
420Kb/1P
31.00 x 31.00 x 10.00 mm BGA Heat Sink (High Aspect Ratio Ext.) Slant Fin
ATS014014010-PF-3I Datasheet pdf image
390Kb/1P
14.00 x 14.00 x 10.00 mm BGA Heat Sink (High Aspect Ratio Ext.) Custom Pin FIn

1


1



Qu'est-ce que SINK


L'évier est généralement en métal et la chaleur est transférée en étant connectée à la partie chauffante des pièces électroniques.

La taille et la structure de l'évier doivent être conçues pour s'adapter à la valeur calorifique et à la taille de la pièce, et l'efficacité de transfert de chaleur augmente lorsque la zone de contact entre la pièce et l'évier est grande.

Il existe différents types d'évier, et les métaux tels que l'aluminium, le cuivre et le bronze sont généralement utilisés pour une dissipation de chaleur efficace.

La structure de l'évier diffère en fonction des exigences de conception et de performance de la pièce, et la forme, la hauteur, la largeur et l'épaisseur de l'évier doivent être prises en compte avec la méthode de connexion avec la pièce.

Par conséquent, l'évier joue un rôle important dans la gestion thermique des composants électroniques, et la sélection et la conception d'un puits approprié est l'un des facteurs qui peuvent déterminer les performances et la durée de vie d'un composant.