Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



SCRS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'SCRS' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KODENSHI_AUK CORP.
SCR0840 Datasheet pdf image
298Kb/6P
400V, 0.8A Sensitive Gate SCRs

1


1



Qu'est-ce que SCRS


SCR signifie «redresseur contrôlé en silicium», et c'est un type de dispositif semi-conducteur qui est utilisé comme interrupteur dans les circuits électroniques.

Un SCR est un type de thyristor, ce qui signifie qu'il s'agit d'un dispositif semi-conducteur à quatre couches qui peut être utilisé pour contrôler l'écoulement du courant dans un circuit.

Lorsqu'une tension positive est appliquée à l'anode d'un SCR, elle restera à l'état non conducteur jusqu'à ce qu'une tension soit appliquée à la borne de la porte.

Une fois qu'une tension est appliquée à la borne de la porte, le SCR passera à un état conducteur et continuera de mener même après la suppression de la tension de la grille.

Le SCR restera dans un état conducteur jusqu'à ce que le courant le traverse tombe en dessous d'un certain niveau, ou jusqu'à ce que la tension à travers le SCR soit inversée.

Les SCR sont couramment utilisés dans les circuits électroniques pour contrôler l'écoulement du courant vers une charge, comme un moteur, un radiateur ou une lampe.

Ils sont également utilisés dans les alimentations, les systèmes d'éclairage et d'autres applications où il est nécessaire de contrôler le flux de signaux à haute tension et à courant élevé.

Les SCR sont disponibles dans une gamme de tensions et les notes de courant, et elles peuvent être conçues pour fonctionner à différentes fréquences.

Ils sont largement utilisés dans les applications industrielles et commerciales, ainsi que dans l'électronique grand public.

Cependant, il est important d'utiliser la tension et les notes de courant corrects lors de la sélection d'un SCR pour une application spécifique, pour s'assurer que l'appareil n'est pas endommagé et que le circuit fonctionne correctement.