Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ROW Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ROW' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Japan Aviation Electron...
DC3 Datasheet pdf image
593Kb/7P
2 row, 0.4mm pitch, 19 position, compact connector
IL-G-12S-S3C2-SA Datasheet pdf image
45Kb/4P
2.5 mm pitch, single row, crimp Board to cable connector, 12 pos., Socket housing

1


1



Qu'est-ce que ROW


Une ligne de composante électronique est une ligne sur laquelle une série de points de connexion est utilisée pour construire un composant ou un composant électronique.

Ces points de connexion sont situés sur la carte de circuit imprimé (PCB) et sont connectés électriquement.

La ligne est utilisée pour le chargement et la fixation des composants électroniques. Habituellement, sur un PCB typique, la ligne contient des points de connexion ou des modèles qui ne sont pas connectés électriquement.

Par conséquent, lors de la connexion des composants électroniques, la ligne peut être utilisée pour configurer facilement la connexion de chaque composant.

Les lignes sont disponibles en plusieurs tailles et formes. Une utilisation courante est une ligne composée d'une série de trous.