Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RELAY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RELAY' - Totale: 39 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Teledyne Technologies I...
V1C241000 Datasheet pdf image
134Kb/1P
Reed Relay
172 Datasheet pdf image
252Kb/5P
DPDT basic relay
712 Datasheet pdf image
310Kb/6P
DPDT basic relay
722 Datasheet pdf image
209Kb/3P
DPDT basic relay
A152 Datasheet pdf image
229Kb/7P
Attenuator relay series
412H Datasheet pdf image
141Kb/6P
DPDT high-temperature relay
412K Datasheet pdf image
217Kb/3P
DPDT high-shock relay
641 Datasheet pdf image
521Kb/2P
AC Solid-State Relay
412V Datasheet pdf image
256Kb/6P
DPDT basic high-vibration relay
S114-5 Datasheet pdf image
40Kb/3P
CENTIGRID SURFACE MOUNT AEROSPACE RELAY DPDT
S172-5 Datasheet pdf image
43Kb/2P
CENTIGRID SURFACE MOUNT COMMERCIAL RELAY DPDT
SR75-2 Datasheet pdf image
204Kb/2P
DC Loads DC Solid-State Relay
S422 Datasheet pdf image
518Kb/3P
SMT, DPDT Latching Commercial Electromechanical Relay
2022
C47F-10 Datasheet pdf image
266Kb/2P
Bi-Directional AC/DC Solid State Relay
GRF172 Datasheet pdf image
1Mb/4P
DPDT Non-Latching Surface Mount 2.5GHz RF Relay
07/2021
SGRF100 Datasheet pdf image
456Kb/4P
DPDT Non-Latching DC-6 GHz, RF Relay
2022
J255 Datasheet pdf image
1Mb/3P
MAGNETIC-LATCHING DPDT HALF-SIZE CRYSTAL CAN MILITARY RELAY
RF100-5 Datasheet pdf image
97Kb/4P
HIGH REPEATABILITY ULTRAMINIATURE CENTIGRID RELAY BROADBAND DC TO RF
SS24D50 Datasheet pdf image
441Kb/4P
Output to 75A, 510 Vac Solid-State Relay with Diagnostic
DX22R1E-02 Datasheet pdf image
73Kb/2P
3A to 220 Vdc DIN Rail Relay, AC/DC Control

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que RELAY


Un relais est un interrupteur électriquement utilisé pour contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance. Il se compose d'un électro-aimant, qui est activé par un petit courant électrique, et un ensemble de contacts qui s'ouvrent et se ferment en réponse au champ électromagnétique.

Les relais sont largement utilisés dans de nombreuses applications, y compris les systèmes automobiles, les systèmes de contrôle industriel et les systèmes de distribution d'énergie. Ils sont utilisés pour contrôler les circuits de haute puissance, tels que l'éclairage, les moteurs et les solénoïdes, avec un signal de faible puissance, comme un interrupteur, un microcontrôleur ou un capteur.

Il existe plusieurs types de relais, notamment des relais électromécaniques, des relais à l'état solide et des relais de roseau.

Les relais électromécaniques sont le type le plus courant, et ils utilisent une armature mécanique pour ouvrir et fermer les contacts. Les relais à semi-conducteurs utilisent des dispositifs semi-conducteurs, tels que des transistors ou des thyristors, pour contrôler le flux de courant, et ils offrent des avantages en termes de fiabilité et de temps de réponse.

Les relais de roseau sont petits et rapides, et ils sont utilisés dans les applications où l'espace est limité et une commutation à grande vitesse est requise.

Les performances d'un relais sont influencées par plusieurs facteurs, y compris le signal d'entrée, la taille du relais, le type de contacts et l'environnement de fonctionnement.
La conception des relais est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte la fiabilité, la sécurité et le coût du système.

En plus de leur utilisation dans le changement de circuits de haute puissance, les relais sont également utilisés dans de nombreuses autres applications, notamment les télécommunications, l'équipement de test et les alimentations, entre autres.

La capacité de contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance est un aspect essentiel de nombreux systèmes électroniques, et la conception et les performances des relais jouent un rôle important en permettant à ces systèmes de fonctionner efficacement et efficacement.