Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RELAY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RELAY' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Siemens Semiconductor G...
LH1061AB Datasheet pdf image
497Kb/8P
High-Voltage, Solid-State Relay
LH1056 Datasheet pdf image
43Kb/3P
HIGH VOLTAGE, SOLID STATE RELAY OPTOCOUPLER
LH1540 Datasheet pdf image
49Kb/3P
HIGH VOLTAGE, SOLID STATE RELAY OPTOCOUPLER
LH1550 Datasheet pdf image
36Kb/3P
HIGH VOLTAGE, SOLID STATE RELAY OPTOCOUPLER
LH1298 Datasheet pdf image
24Kb/1P
HIGH VOLTAGE, SOLID STATE RELAY OPTOCOUPLER
BR930 Datasheet pdf image
831Kb/3P
A dc neutral, tractive armature, line relay
3RT1966-4G Datasheet pdf image
117Kb/2P
FRAME TERMINAL BLOCK FOR CONTACTORS SIZE S10/S12 FOR OVERLOAD RELAY 3RB106
3RH2131-2BB40 Datasheet pdf image
198Kb/6P
Contactor relay, 3 NO + 1 NC, 24 V DC, Size S00, Spring-type terminal
12/13/2022
3RU1136-4HB0 Datasheet pdf image
313Kb/4P
Overload relay 40...50 A For motor protection Size S2, Class 10 Contactor mounting Main circuit
10/25/2022

1


1



Qu'est-ce que RELAY


Un relais est un interrupteur électriquement utilisé pour contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance. Il se compose d'un électro-aimant, qui est activé par un petit courant électrique, et un ensemble de contacts qui s'ouvrent et se ferment en réponse au champ électromagnétique.

Les relais sont largement utilisés dans de nombreuses applications, y compris les systèmes automobiles, les systèmes de contrôle industriel et les systèmes de distribution d'énergie. Ils sont utilisés pour contrôler les circuits de haute puissance, tels que l'éclairage, les moteurs et les solénoïdes, avec un signal de faible puissance, comme un interrupteur, un microcontrôleur ou un capteur.

Il existe plusieurs types de relais, notamment des relais électromécaniques, des relais à l'état solide et des relais de roseau.

Les relais électromécaniques sont le type le plus courant, et ils utilisent une armature mécanique pour ouvrir et fermer les contacts. Les relais à semi-conducteurs utilisent des dispositifs semi-conducteurs, tels que des transistors ou des thyristors, pour contrôler le flux de courant, et ils offrent des avantages en termes de fiabilité et de temps de réponse.

Les relais de roseau sont petits et rapides, et ils sont utilisés dans les applications où l'espace est limité et une commutation à grande vitesse est requise.

Les performances d'un relais sont influencées par plusieurs facteurs, y compris le signal d'entrée, la taille du relais, le type de contacts et l'environnement de fonctionnement.
La conception des relais est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte la fiabilité, la sécurité et le coût du système.

En plus de leur utilisation dans le changement de circuits de haute puissance, les relais sont également utilisés dans de nombreuses autres applications, notamment les télécommunications, l'équipement de test et les alimentations, entre autres.

La capacité de contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance est un aspect essentiel de nombreux systèmes électroniques, et la conception et les performances des relais jouent un rôle important en permettant à ces systèmes de fonctionner efficacement et efficacement.