Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RELAY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RELAY' - Totale: 14 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NEC
EQ1-11111S Datasheet pdf image
72Kb/4P
Same pin-layout as conventional relay, 70% less relay volume than conventional relay
EA23SNU Datasheet pdf image
103Kb/8P
MINIATURE SIGNAL RELAY
PS7142-2A Datasheet pdf image
44Kb/7P
8 PIN DIP SOLID STATE RELAY
PS7111-2A Datasheet pdf image
50Kb/6P
8 PIN DIP SOLID STATE RELAY
PS7241-AT1 Datasheet pdf image
69Kb/8P
8-PIN SOP SOLID STATE RELAY
PS7342C-1A Datasheet pdf image
55Kb/6P
6 PIN DIP SOLID STATE RELAY
PS7112-1A Datasheet pdf image
53Kb/6P
6 PIN DIP SOLID STATE RELAY
PS7122-2B Datasheet pdf image
25Kb/2P
8 PIN DIP TYPE OPTO-COUPLED SOLID DTATE RELAY
PS7841-A15 Datasheet pdf image
31Kb/3P
FOR OPTICAL DAA 16 PIN SOP SOLID STATE RELAY
PS7360 Datasheet pdf image
50Kb/5P
HIGH ISOLATION VOLTAGE 6 PIN DIP SOLID STATE RELAY
PS7200J-1A Datasheet pdf image
44Kb/5P
4 PIN SOP LOW OUTPUT CAPACITANCE SOLID STATE RELAY
PS7341B-1B Datasheet pdf image
31Kb/2P
6 PIN DIP LOW OUTPUT CAPACITANCE, LOW ON-STATE RESISTANCE, SOLID STATE RELAY
PS7431-1A Datasheet pdf image
79Kb/2P
NECs 4 PIN SOP PACKAGE, HIGH ISOLATION VOLTAGE, 3000 V.r.m.s. 1 FORM A TYPE SOLID STATE RELAY
2SD882 Datasheet pdf image
165Kb/2P
NPN(for the output stage of 3 watts audio amplifier, voltage regulator, DC-DC converter and relay driver)

1


1



Qu'est-ce que RELAY


Un relais est un interrupteur électriquement utilisé pour contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance. Il se compose d'un électro-aimant, qui est activé par un petit courant électrique, et un ensemble de contacts qui s'ouvrent et se ferment en réponse au champ électromagnétique.

Les relais sont largement utilisés dans de nombreuses applications, y compris les systèmes automobiles, les systèmes de contrôle industriel et les systèmes de distribution d'énergie. Ils sont utilisés pour contrôler les circuits de haute puissance, tels que l'éclairage, les moteurs et les solénoïdes, avec un signal de faible puissance, comme un interrupteur, un microcontrôleur ou un capteur.

Il existe plusieurs types de relais, notamment des relais électromécaniques, des relais à l'état solide et des relais de roseau.

Les relais électromécaniques sont le type le plus courant, et ils utilisent une armature mécanique pour ouvrir et fermer les contacts. Les relais à semi-conducteurs utilisent des dispositifs semi-conducteurs, tels que des transistors ou des thyristors, pour contrôler le flux de courant, et ils offrent des avantages en termes de fiabilité et de temps de réponse.

Les relais de roseau sont petits et rapides, et ils sont utilisés dans les applications où l'espace est limité et une commutation à grande vitesse est requise.

Les performances d'un relais sont influencées par plusieurs facteurs, y compris le signal d'entrée, la taille du relais, le type de contacts et l'environnement de fonctionnement.
La conception des relais est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte la fiabilité, la sécurité et le coût du système.

En plus de leur utilisation dans le changement de circuits de haute puissance, les relais sont également utilisés dans de nombreuses autres applications, notamment les télécommunications, l'équipement de test et les alimentations, entre autres.

La capacité de contrôler les circuits de haute puissance avec un signal de faible puissance est un aspect essentiel de nombreux systèmes électroniques, et la conception et les performances des relais jouent un rôle important en permettant à ces systèmes de fonctionner efficacement et efficacement.