Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



REGULATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'REGULATOR' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Zilog, Inc.
IXD1701 Datasheet pdf image
3Mb/33P
28 V Input High Speed Voltage Regulator
IXD1209 Datasheet pdf image
1Mb/27P
High Speed LDO Regulator with ON/OFF Control
IXD1216 Datasheet pdf image
3Mb/33P
28 V, 150 mA Voltage Regulator with Stand-by Mode

1


1



Qu'est-ce que REGULATOR


Un régulateur est un dispositif électronique qui est utilisé pour maintenir une tension de sortie constante ou un courant, malgré les modifications de la tension d'entrée, de la résistance à la charge ou de la température.

Les régulateurs sont largement utilisés dans les alimentations, les circuits de chargement des batteries et d'autres applications où une tension ou un courant stable est requis.

Il existe plusieurs types de régulateurs de tension, notamment des régulateurs linéaires, des régulateurs de commutation et des régulateurs de LDO (bas à décrocher).

Les régulateurs linéaires fonctionnent en contrôlant la quantité de courant qui est tirée de la source d'entrée et alimentée à la charge, de sorte que la tension de sortie reste constante.

Les régulateurs de commutation utilisent la modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour convertir la tension d'entrée en une série d'impulsions, qui sont ensuite filtrées et régulées pour produire la tension de sortie.

Les régulateurs LDO sont des régulateurs linéaires avec une faible chute de tension d'entrée-sortie, ce qui les rend idéales pour les systèmes alimentés par batterie.

Les performances d'un régulateur sont influencées par plusieurs facteurs, notamment la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant de sortie maximal, l'ondulation de sortie et les performances thermiques.

La conception des régulateurs est une considération importante dans de nombreuses applications, car elle affecte l'efficacité, la fiabilité et le coût du système.

En plus de la régulation de la tension, les régulateurs peuvent également être utilisés pour la régulation du courant, où le courant de sortie est maintenu constant, indépendamment des modifications de la tension d'entrée ou de la résistance à la charge.

La régulation du courant est utilisée dans les applications où une source de courant constante est requise, comme dans les circuits de chargement de la batterie, l'éclairage LED et l'instrumentation de précision.

Dans l'ensemble, les régulateurs sont des composants essentiels dans de nombreux systèmes électroniques, fournissant une puissance stable et fiable pour le fonctionnement du système et permettant au système de fonctionner efficacement et efficacement.