Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



REFERENCE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'REFERENCE' - Totale: 11 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
International Rectifier
IRISMPS1 Datasheet pdf image
187Kb/12P
REFERENCE DESIGN
IRPLCFL1 Datasheet pdf image
119Kb/6P
POWIRLIGHTTM REFERENCE DESIGN : COMPACT BALLAST
IR3535 Datasheet pdf image
374Kb/17P
Single reference based current reporting output
IRMD2336DJ Datasheet pdf image
3Mb/27P
3 PHASE GATE DRIVER IC REFERENCE DESIGN KIT
IRMD26310DJ Datasheet pdf image
3Mb/28P
3 PHASE GATE DRIVER IC REFERENCE DESIGN KIT
IRMDAC3 Datasheet pdf image
97Kb/9P
Reference Design Kit: 3-Phase 460VAC 3HP Motor Drive
IRMDSS1 Datasheet pdf image
115Kb/23P
IR1110 Soft Start IC Reference Design Kit For AC Motor Drives, UPS, Welders, and other applications
IRMDAC2 Datasheet pdf image
100Kb/9P
IR2133 Reference Design Kit: 3-Phase 230VAC 3HP Motor Drive 3-Phase 230VAC 3HP Motor Drive
RAUDAMP7S Datasheet pdf image
821Kb/43P
25W-500W Scalable Output Power Class D Audio Power Amplifier Reference Design Using the IRS2092S Protected Digital Audio Driver
IRAUDAMP7S Datasheet pdf image
821Kb/42P
25W-500W Scalable Output Power Class D Audio Power Amplifier Reference Design Using the IRS2092S Protected Digital Audio Driver
IRAUDAMP7D Datasheet pdf image
649Kb/43P
25W-500W Scalable Output Power Class D Audio Power Amplifier Reference Design Using the IRS2092 Protected Digital Audio Driver

1


1



Qu'est-ce que REFERENCE


Dans les composants électroniques, la référence fait référence à un signal de référence utilisé pour la comparaison avec d'autres signaux.

C'est-à-dire un signal utilisé comme référence pour mesurer ou manipuler l'amplitude, la fréquence, la phase, etc., d'un autre signal.

Dans les composants électroniques, les références sont utilisées à diverses fins.

Par exemple, dans un convertisseur analogique-numérique (ADC), la référence détermine la plage de fonctionnement de l'ADC.

Plus la référence est élevée, plus la plage d'entrée de l'ADC est large, plus la référence est faible, plus la plage d'entrée de l'ADC est étroite.

De plus, dans le traitement du signal numérique, une référence est utilisée pour mettre à l'échelle un signal d'entrée ou correspondre précisément à deux ou plusieurs signaux.

Les références se présentent sous de nombreuses formes.

Par exemple, les références de tension sont généralement fournies sous forme de valeurs fixes.

Cependant, la référence de température est principalement générée en utilisant la résistance et la tension à l'intérieur de la puce IC, et un circuit dédié est requis pour un contrôle de température stable.

De plus, la référence du signal doit être extraite par un signal ou une analyse de signal des séries chronologiques pour une certaine précision, et un dispositif de conduite précis et un dispositif d'analyse sont nécessaires pour une précision élevée.

La référence joue un rôle très important dans les composants électroniques et est utilisé à diverses fins.

La référence est un facteur très important dans la précision et la stabilité, il doit donc être soigneusement pris en compte au stade de la conception.