Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



REFERENCE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'REFERENCE' - Totale: 9 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NXP Semiconductors
MC9S12ZVMB Datasheet pdf image
10Mb/760P
Reference Manual
Rev. 1.4 18 June 2019
LS1046A Datasheet pdf image
424Kb/1P
INTERFACE QUICK REFERENCE
REV 0
UM11421 Datasheet pdf image
1Mb/21P
RDDRONE-BMS772 reference design
Rev. 1 ??12 June 2020
LS1043A Datasheet pdf image
4Mb/2P
QorIQ LS1043A Reference Design Board
MC9S12XHY256 Datasheet pdf image
12Mb/924P
Reference Manual Covers MC9S12XHY Family
Rev. 1.04 06/2013
OM5597 Datasheet pdf image
214Kb/11P
POS Reference Design NFC Peer to Peer communication showcase
Rev. 1.0-26 May 2011
MPC5746R Datasheet pdf image
1Mb/99P
For functional characteristics, see the MPC5746R Microcontroller Reference Manual.
Rev. 7, 02/2020
NE57810TK Datasheet pdf image
285Kb/18P
Advanced DDR memory termination power with external reference voltage in
Rev.5-9 January2013
NE57810 Datasheet pdf image
95Kb/16P
Advanced DDR memory termination power with external reference voltage in
Rev. 04-24 November 2008

1


1



Qu'est-ce que REFERENCE


Dans les composants électroniques, la référence fait référence à un signal de référence utilisé pour la comparaison avec d'autres signaux.

C'est-à-dire un signal utilisé comme référence pour mesurer ou manipuler l'amplitude, la fréquence, la phase, etc., d'un autre signal.

Dans les composants électroniques, les références sont utilisées à diverses fins.

Par exemple, dans un convertisseur analogique-numérique (ADC), la référence détermine la plage de fonctionnement de l'ADC.

Plus la référence est élevée, plus la plage d'entrée de l'ADC est large, plus la référence est faible, plus la plage d'entrée de l'ADC est étroite.

De plus, dans le traitement du signal numérique, une référence est utilisée pour mettre à l'échelle un signal d'entrée ou correspondre précisément à deux ou plusieurs signaux.

Les références se présentent sous de nombreuses formes.

Par exemple, les références de tension sont généralement fournies sous forme de valeurs fixes.

Cependant, la référence de température est principalement générée en utilisant la résistance et la tension à l'intérieur de la puce IC, et un circuit dédié est requis pour un contrôle de température stable.

De plus, la référence du signal doit être extraite par un signal ou une analyse de signal des séries chronologiques pour une certaine précision, et un dispositif de conduite précis et un dispositif d'analyse sont nécessaires pour une précision élevée.

La référence joue un rôle très important dans les composants électroniques et est utilisé à diverses fins.

La référence est un facteur très important dans la précision et la stabilité, il doit donc être soigneusement pris en compte au stade de la conception.