Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



RAM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'RAM' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Silicon Laboratories
EFM8SB1-SLSTK2010A Datasheet pdf image
1Mb/23P
EFM8SB10F8G MCU with 8 kB Flash and 512 bytes RAM
Rev. 0.3
SI1000-C Datasheet pdf image
37Kb/1P
Typical sleep mode current 0.1 A retains state and RAM contents over full supply range fast wakeup of 2 s

1


1



Qu'est-ce que RAM


RAM signifie une mémoire d'accès aléatoire et est la mémoire principale utilisée dans les ordinateurs et les appareils électroniques.

RAM stocke temporairement les données et est accessible à grande vitesse. Les programmes, les tâches et les données exécutés sur votre ordinateur sont stockés en RAM.

RAM a un impact énorme sur les performances de votre ordinateur, et plus la quantité de RAM est grande, plus il peut gérer de programmes et de données. La RAM se compose de RAM dynamique (DRAM) et de RAM statique (SRAM).

Le DRAM a une grande capacité et est relativement peu coûteux, mais est lent et nécessite un rafraîchissement périodique.

Le SRAM est rapide et ne nécessite pas de rafraîchissement, mais est petit et coûteux, il est donc utilisé à certaines fins telles que la mémoire de cache.