Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PWM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PWM' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
GTM CORPORATION
G5E2596M Datasheet pdf image
618Kb/6P
150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
G5U2596M Datasheet pdf image
616Kb/6P
150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
G5J2596M Datasheet pdf image
620Kb/6P
150 KHz, 3A PWM Step-Down DC/DC Converter
GSC2596M Datasheet pdf image
648Kb/6P
150 KHz, 2A PWM Step-Down DC/DC Converter

1


1



Qu'est-ce que PWM


PWM (modulation de largeur d'impulsion) est l'une des méthodes de traitement du signal numérique utilisées dans le domaine des composants électroniques.

PWM est une méthode d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique. Il s'agit d'une méthode pour ajuster les valeurs maximales et minimales tout en maintenant une fréquence constante et en les sortie.

Un signal PWM exprime un signal analogique en utilisant un rapport appelé cycle de service parmi les signaux numériques, et le cycle de service signifie le rapport de temps où des états élevés et bas apparaissent alternativement.

Le PWM est utilisé dans les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur, la gradation LED et de nombreuses autres applications.

Par exemple, dans la commande du moteur, PWM est utilisé pour contrôler la vitesse et la direction d'un moteur.

En utilisant PWM, la tension appliquée au moteur peut être activée / désactivée à intervalles réguliers pour contrôler la vitesse de rotation du moteur.

Le PWM est également largement utilisé dans l'éclairage LED. En contrôlant la quantité de tension appliquée à la LED à l'aide de PWM, la luminosité de la LED peut être ajustée.

Par conséquent, le PWM de composant électronique est l'une des méthodes d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique, et est une technologie utilisée dans divers domaines tels que les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur et la gradation LED.