Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PWM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PWM' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fitipower Integrated Te...
FP6791C Datasheet pdf image
688Kb/13P
PWM Boost DC-DC Controller
FP6329 Datasheet pdf image
699Kb/16P
Synchronous Buck PWM DC-DC Controller
FP6367 Datasheet pdf image
575Kb/9P
1.5MHz, 800mA, High-Efficiency PWM Synchronous Step-Down Converter
FP6361 Datasheet pdf image
586Kb/9P
1MHz, 2A, High-Efficiency PWM Synchronous Step-Down Converter
FP6366 Datasheet pdf image
525Kb/9P
1.5MHz, 600mA, High-Efficiency PWM Synchronous Step-Down Converter
FR9808 Datasheet pdf image
1Mb/13P
21V, 4A, 500KHz Synchronous PWM-Buck DC/DC Converter
FP6360 Datasheet pdf image
639Kb/11P
1.5MHz, 1A, High-Efficiency PWM Synchronous Step-Down Converter
FR9806 Datasheet pdf image
942Kb/12P
21V, 3A, 500KHz Synchronous PWM-Buck DC/DC Converter
FR9809 Datasheet pdf image
1Mb/13P
21V, 5A, 500KHz Synchronous PWM-Buck DC/DC Converter
FP6733 Datasheet pdf image
704Kb/11P
PWM Controlled, Step-up DC/DC Converter in Tiny Package

1


1



Qu'est-ce que PWM


PWM (modulation de largeur d'impulsion) est l'une des méthodes de traitement du signal numérique utilisées dans le domaine des composants électroniques.

PWM est une méthode d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique. Il s'agit d'une méthode pour ajuster les valeurs maximales et minimales tout en maintenant une fréquence constante et en les sortie.

Un signal PWM exprime un signal analogique en utilisant un rapport appelé cycle de service parmi les signaux numériques, et le cycle de service signifie le rapport de temps où des états élevés et bas apparaissent alternativement.

Le PWM est utilisé dans les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur, la gradation LED et de nombreuses autres applications.

Par exemple, dans la commande du moteur, PWM est utilisé pour contrôler la vitesse et la direction d'un moteur.

En utilisant PWM, la tension appliquée au moteur peut être activée / désactivée à intervalles réguliers pour contrôler la vitesse de rotation du moteur.

Le PWM est également largement utilisé dans l'éclairage LED. En contrôlant la quantité de tension appliquée à la LED à l'aide de PWM, la luminosité de la LED peut être ajustée.

Par conséquent, le PWM de composant électronique est l'une des méthodes d'imitation d'un signal analogique à l'aide d'un signal numérique, et est une technologie utilisée dans divers domaines tels que les circuits de conversion de puissance, le contrôle du moteur et la gradation LED.