Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PORT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PORT' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Winchester Electronics ...
XFATM11N-C1-2MS Datasheet pdf image
55Kb/2P
SINGLE PORT COMBO
PI2EQX502TZHE Datasheet pdf image
609Kb/1P
1.2V 5.0Gbps, 1-port (2-Channel) USB3.0 ReDriver?
301664-2 Datasheet pdf image
130Kb/6P
Multi-Port With Metal Board Locks 2 To 6 Contacts - 2 To Twelve Ports

1


1



Qu'est-ce que PORT


Port est un terme qui signifie une interface qui saisit et publie des données ou des signaux des composants électroniques.

Dans les composants électroniques, un port signifie généralement un port d'entrée / sortie connecté à un ordinateur ou à un autre appareil électronique.

Ces ports sont utilisés comme points de connexion pour la transmission de données ou l'alimentation.

Par exemple, un port USB peut se connecter à un ordinateur ou à un autre appareil pour transférer des données ou fournir de l'alimentation.

De plus, le port Ethernet peut transmettre et recevoir des données en se connectant au réseau, et le port HDMI transmet des signaux audio et vidéo.

Par conséquent, lorsque le terme «port de composant électronique» est utilisé, il peut signifier une interface qui saisit et publie des données ou des signaux à partir d'un composant électronique.