Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PLASTIC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PLASTIC' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ILSI America LLC
ZTB Datasheet pdf image
50Kb/2P
2 Lead Plastic Package
IL3R Datasheet pdf image
46Kb/2P
4 Pad Plastic Package, 1.4 mm x 7 mm
IL3M Datasheet pdf image
45Kb/2P
4 Pad Plastic Package Quartz Crystal, 3.8 mm x 8 mm
IL3S Datasheet pdf image
53Kb/2P
4 Pad Plastic Package Quartz Crystal, 4.6 mm x 12.5 mm
ISM61 Datasheet pdf image
104Kb/2P
9 mm x 14 mm Plastic Package SMD Oscillator, TTL / HC-MOS

1


1



Qu'est-ce que PLASTIC


Dans les pièces électroniques, le plastique fait référence aux matériaux plastiques utilisés comme matériaux qui forment l'extérieur des pièces électroniques.

Dans les composants électroniques, le plastique est l'un des matériaux les plus utilisés car il est durable, léger et peu coûteux à produire.

Dans les composants électroniques qui forment l'extérieur des produits électroniques, les plastiques peuvent être produits dans une variété de couleurs et de designs.

Les pièces électroniques avec un extérieur en plastique ont une résistance et une durabilité élevées, et la durabilité est améliorée lorsqu'elles sont faites de matériaux avec une résistance au feu et une résistance chimique.

Le plastique joue un rôle très important dans l'augmentation de la stabilité et de la durabilité des composants électroniques.

Les plastiques utilisés dans les composants électroniques peuvent être utilisés comme isolants électriques sûrs.

De plus, il peut fonctionner de manière stable à haute température et à haute pression, et peut être équipé de fonctions étanches et anti-poussières.

Les matériaux plastiques les plus couramment utilisés dans les composants électroniques comprennent le polycarbonate, l'acrylique, le polyamide, le polypropylène et le polyéthylène.