Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PITCH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PITCH' - Totale: 226 (6/12) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Tyco Electronics
1-1123724-2 Datasheet pdf image
372Kb/3P
3.96(7.92)MM PITCH ECONOMY POWER(EP) CONN HEADER ASSY
C-282821 Datasheet pdf image
38Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY 180 ? STACKING WITH INTERLOCK 5mm PITCH
C-1546179 Datasheet pdf image
49Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 90 ?, OPEN ENDS, STACKING 5mm PITCH
C-1776133 Datasheet pdf image
105Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, STRAIGHT, W/THREADED FLANGE, 3.81mm PITCH
C-796699 Datasheet pdf image
53Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE, CLOSED ENDS, 5.00mm PITCH
C-284061 Datasheet pdf image
54Kb/1P
TERMINAL BLOCK MULTIPLE HEADER, 90 DEGREE, CLOSED ENDS 5.08mm PITCH
C-1776146 Datasheet pdf image
87Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 80 DEGREE, CLOSED ENDS, 5.00mm PITCH
C-1776150 Datasheet pdf image
77Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE, OPEN ENDS, 7.62mm PITCH
C-1776152 Datasheet pdf image
72Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 90 DEGREE,OPEN ENDS, 7.62mm PITCH
C-1546882 Datasheet pdf image
76Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE, CLOSED ENDS, 5.08mm PITCH
C-282824 Datasheet pdf image
39Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY 180 ? STACKING W/INTERLOCK 5.08mm PITCH
C-284056 Datasheet pdf image
113Kb/1P
TERMINAL BLOCK MULTIPLE HEADER, 180 STACKING W/INTERLOCK, 5.0mm PITCH
C-1546211 Datasheet pdf image
53Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE , CLOSED ENDS, 5.00mm PITCH
C-1776148 Datasheet pdf image
108Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 90 DEGREE, CLOSED ENDS, 5.00mm PITCH
C-796422 Datasheet pdf image
79Kb/2P
TERMINAL BLOCK 45 WIRE INLET W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH (LT)
C-1546111 Datasheet pdf image
55Kb/1P
TERMI-BLOK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE, CLOSED ENDS, 5.08mm PITCH
C-1546518 Datasheet pdf image
57Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 90 ? OPEN ENDS, STACKING 5.08mm PITCH
C-1776154 Datasheet pdf image
75Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREES, CLOSED ENDS, 7.62mm PITCH
C-1776156 Datasheet pdf image
65Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 180 DEGREE, OPEN ENDS, 10.00mm PITCH
C-1776158 Datasheet pdf image
71Kb/1P
TERMINAL BLOCK HEADER ASSEMBLY, 90 DEGREE, OPEN ENDS, 10.00mm PITCH

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


<< < 6 7 8 9 10 > >>



Qu'est-ce que PITCH


Dans les composants électroniques, Pitch est un terme qui représente l'espacement des broches.

La broche fait référence à la pièce où les composants électroniques sont connectés au circuit, et le pas signifie l'intervalle entre ces broches.

Normalement, l'espacement des broches est affiché en millimètres (mm), et un petit espacement des broches permet aux composants électroniques d'être plus petits, donc récemment, de nombreuses pièces avec des tangages plus petits sont en cours de développement.

Par exemple, l'espacement des broches des pièces IC DIP (double emballage en ligne) est de 2,54 mm (0,1 pouces), mais récemment, BGA (tableau de la grille de balle) ou QFN (quad plat sans plats) dans les pièces, l'espacement des broches Peut être extrêmement plus petit avec 0,4 mm, 0,3 mm, 0,2 mm et 0,15 mm.

Si l'espacement des broches devient plus petit, le circuit sera plus dense, vous permettant de créer un produit électronique plus petit.

Cependant, plus l'espacement des broches est petit, plus il peut rendre la production et le câblage, et la dispersion de la chaleur peut être déséquilibrée, ce qui peut causer des problèmes de chaleur.