Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PHASE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PHASE' - Totale: 28 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Voltage Multipliers Inc...
1102B Datasheet pdf image
78Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge
3402A Datasheet pdf image
194Kb/2P
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge
SPB50UFA Datasheet pdf image
142Kb/2P
Single Phase Bridge - High Voltage SPB Series 2.0A ??70ns
SPB50UFB Datasheet pdf image
51Kb/2P
5,000 V - 20,000 V Single Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns Recovery Time
SPB50UFA Datasheet pdf image
39Kb/2P
5,000 V - 20,000 V Single Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns Recovery Time
1202A Datasheet pdf image
80Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1202E Datasheet pdf image
78Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
3102 Datasheet pdf image
151Kb/2P
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 2.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1202B Datasheet pdf image
78Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1402 Datasheet pdf image
151Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 12.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1202D Datasheet pdf image
69Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1202C Datasheet pdf image
78Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 3.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1102C Datasheet pdf image
78Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 1.4 A - 1.5 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
3202 Datasheet pdf image
235Kb/2P
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 4.0 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1102D Datasheet pdf image
78Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 1.4 A - 1.5 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
LTI402 Datasheet pdf image
127Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 20.0 A - 25.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1502A Datasheet pdf image
117Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 22.0 A - 25.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
1302 Datasheet pdf image
142Kb/2P
200 V - 1,000 V Single Phase Bridge 4.5 A - 5.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
3302 Datasheet pdf image
245Kb/2P
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 9.0 A - 10.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time
3502 Datasheet pdf image
184Kb/2P
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 40.0 A - 60.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que PHASE


Dans les composants électroniques, la phase est un terme généralement utilisé avec l'amplitude, la fréquence et la période, indiquant l'état d'un signal électrique oscillant ou d'une onde électrique.

En électronique, la phase est généralement traduite par «phase».

En électronique, la phase est couramment utilisée avec l'amplitude et la fréquence pour décrire les caractéristiques d'un signal ou d'une vague électrique.

La phase représente le point de départ d'un signal ou d'une onde électrique, commençant généralement à 0 degrés et variant de 360 ​​degrés.

La phase joue un rôle important dans la conception et le contrôle des composants électroniques. Par exemple, dans les circuits de puissance AC, les phases de courant et de tension doivent correspondre pour minimiser la perte de puissance.

De plus, en ajustant la phase des autres composants électroniques, les circuits électroniques complexes peuvent être configurés ou la magnitude et la direction des signaux électroniques peuvent être contrôlées.