Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



PACKAGE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'PACKAGE' - Totale: 40 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Zetex Semiconductors
SC70-6 Datasheet pdf image
174Kb/3P
Package information
SC70-5 Datasheet pdf image
195Kb/3P
Surface mounted, 5 pin package Package outline
SOD523 Datasheet pdf image
177Kb/3P
Surface mounted, 2 pin package Package outline
MLP322 Datasheet pdf image
176Kb/3P
Surface mounted, 3 pin package Package outline
TO92 Datasheet pdf image
87Kb/2P
Through hole, 3 pin package Package outline
MLP832 Datasheet pdf image
185Kb/3P
Package information - MLP832
SOD323 Datasheet pdf image
189Kb/3P
Surface mounted, 2 pin package
SOT23 Datasheet pdf image
167Kb/3P
Surface mounted, 3 pin package
TSOT23-5 Datasheet pdf image
165Kb/3P
Surface mounted, 5 pin package
SOT23F Datasheet pdf image
163Kb/3P
Surface mounted, 3 pin package
SOT323 Datasheet pdf image
168Kb/3P
Surface mounted, 3 pin package
SOT23-5 Datasheet pdf image
206Kb/3P
Surface mounted, 5 pin package
TSSOP20 Datasheet pdf image
122Kb/3P
Surface mounted, 20 pin package
SSOP28 Datasheet pdf image
174Kb/3P
Surface mounted, 28 pin package
ZXSDS2M832 Datasheet pdf image
202Kb/6P
MPPS Miniature Package Power Solutions
DIL14 Datasheet pdf image
48Kb/2P
Dual in-line, 14 pin package
DIL8 Datasheet pdf image
48Kb/2P
Dual in-line, 8 pin package
ZXMC3AM832 Datasheet pdf image
280Kb/10P
MPPS??Miniature Package Power Solutions COMPLEMENTARY 30V ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXTAM322 Datasheet pdf image
180Kb/6P
MPPS Miniature Package Power Solutions 15V NPN LOW SATURATION TRANSISTOR
ZXTCM322 Datasheet pdf image
185Kb/6P
MPPS??Miniature Package Power Solutions 50V NPN LOW SATURATION TRANSISTOR

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que PACKAGE


Dans les pièces électroniques, le package signifie un boîtier ou un package utilisé pour protéger et connecter les appareils.

Le package joue un rôle important dans la protection et la connexion des appareils.

Si l'appareil n'est pas correctement protégé, les influences environnementales peuvent endommager ou détruire l'appareil.

Le package est disponible sous différentes formes et tailles, et il existe différents types en fonction du type et du but de l'appareil.

Les packages représentatifs incluent la DIP (double package en ligne), SOP (Small-Outline Package), QFP (Package Quad Flat) et BGA (Ball Grid Terray).

Une baisse est l'un des packages les plus représentatifs et a deux broches placées en ligne.

Les SOP sont des packages plus petits que les trempettes et ont une forme rectangulaire.

QFP est un package avec des broches parallèles à la circonférence du package, et BGA est un package dans lequel de petits trous sont forés en bas des éléments et de petites perles qui leur sont fixées pour relier les éléments.

Selon les caractéristiques de chaque package, il est utilisé à diverses fins.

Par exemple, les DIP sont généralement utilisés pour les circuits intégrés à basse densité, et les BGA sont utilisés pour les circuits intégrés à haute densité.