Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



OPERATIONAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'OPERATIONAL' - Totale: 25 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
E-CMOS Corporation
EC5614 Datasheet pdf image
596Kb/9P
High Performance Rail-to-Rail Quad Operational Amplifiers
EC5755 Datasheet pdf image
811Kb/13P
250kHz, 7uA, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
ECV321 Datasheet pdf image
490Kb/13P
1MHz, 1.8V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5612 Datasheet pdf image
910Kb/11P
High Performance Rail-to-Rail Dual Operational Amplifiers
EC5912 Datasheet pdf image
605Kb/10P
200MHz, CMOS, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
EC9219 Datasheet pdf image
381Kb/14P
TFT- LCD DC-DC Converters with Operational Amplifiers
EC5420A Datasheet pdf image
592Kb/10P
High Slew Rate Rail-to-Rail Quad Operational Amplifiers
EC5602 Datasheet pdf image
855Kb/12P
High Slew Rate Rail-to-Rail Dual Operational Amplifiers
EC5420 Datasheet pdf image
580Kb/9P
High Slew Rate Rail-to-Rail Quad Operational Amplifiers
EC5911 Datasheet pdf image
470Kb/6P
200MHz, High-Speed, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5756 Datasheet pdf image
813Kb/13P
250kHz, 7uA, CMOS, Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier
EC5761 Datasheet pdf image
451Kb/13P
1.5M, Zero-Drift, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5821 Datasheet pdf image
343Kb/11P
10MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5731 Datasheet pdf image
821Kb/13P
350kHz, Zero-Drift, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
ECV358 Datasheet pdf image
798Kb/13P
1MHz, 1.8V, CMOS, Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier
EC5721 Datasheet pdf image
851Kb/13P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5741 Datasheet pdf image
858Kb/15P
Super Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5604 Datasheet pdf image
7Mb/10P
18V High Performance Rail-to-Rail Quad Operational Amplifiers
EC5724 Datasheet pdf image
863Kb/12P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Quad Operational Amplifier
EC5822 Datasheet pdf image
539Kb/12P
10MHz, Low-Power, CMOS, Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que OPERATIONAL


Dans les composants électroniques, l'opération est un terme qui fait généralement référence à un composant en fonctionnement, c'est-à-dire dans un état de mouvement.

Par exemple, un amplificateur opérationnel est responsable de l'amplification du signal d'entrée et est actif lorsque le circuit est en cours d'exécution.

De plus, l'amplificateur de transimpédance opérationnel (transformateur de courant à tension de fonctionnement) est responsable de la conversion du courant d'entrée en tension de sortie et est actif lorsque le circuit est en cours d'exécution.

Le terme opérationnel est un terme couramment utilisé dans les composants électroniques et est utilisé pour indiquer qu'un composant ou un circuit remplit une fonction spécifique en fonctionnement.

Ces pièces, utilisées avec d'autres pièces, jouent un rôle essentiel dans le traitement et le contrôle des signaux électriques.