Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



OHM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'OHM' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NEC
PS710A-1A Datasheet pdf image
76Kb/7P
6-PIN DIP, 0.1 ohm LOW ON-STATE RESISTANCE 1.8 A CONTINUOUS LOAD CURRENT 1-ch Optical Coupled MOS FET
PS7205B-1A Datasheet pdf image
65Kb/8P
4 PIN SOP, 0.9 ohm, LOW ON-STATE RESISTANCE 80 V BREAK DOWN VOLTAGE, 500 mA CONTINUOUS LOAD CURRENT 1-CH OPTICAL COUPLED MOSFET

1


1



Qu'est-ce que OHM


L'OHM est une unité de résistance électrique.

Dans les composants électroniques, l'unité OHM est utilisée pour indiquer la valeur de résistance d'une résistance.

Par exemple, une résistance de 1 000 ohms est une résistance conçue pour baisser 1 000 volts à un courant de 1 ampère.

Ces résistances sont responsables de la maintenance ou de la régulation des valeurs spécifiques de tension, de courant ou de résistance dans les circuits électriques.

De plus, les résistances avec diverses valeurs d'OHM sont combinées pour créer la valeur de résistance souhaitée.

Dans les composants électroniques, la valeur ohmique peut être déterminée par le code couleur de la résistance ou le code numérique.