Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



NPN Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'NPN' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Molex Electronics Ltd.
1120955003 Datasheet pdf image
969Kb/4P
BradControl Class 60mm 8 Port IO module, 16 Inputs NPN
1120955005 Datasheet pdf image
969Kb/4P
BradControl Class 60mm 8 Port IO module, 12 Inputs, 4 Outputs NPN
1120955004 Datasheet pdf image
969Kb/4P
BradControl Class 60mm 8 Port IO module, 14 Inputs, 2 Outputs NPN
1120955006 Datasheet pdf image
969Kb/4P
BradControl Class 60mm 8 Port IO module, 8 Inputs, 8 Outputs NPN
1120955023 Datasheet pdf image
437Kb/4P
BradControl??Class 60mm 8 Port IO module, 12 Inputs, 4 Outputs NPN

1


1



Qu'est-ce que NPN


Le NPN est un type de transistor à jonction bipolaire (BJT) qui est composé de deux matériaux semi-conducteurs de type P séparés par un matériau de type N. Les transistors NPN ont trois bornes: le collecteur (C), la base (b) et l'émetteur (E).

Dans un transistor NPN, l'écoulement du courant est contrôlé par la jonction de l'émetteur de base.

Lorsqu'un petit courant circule dans la borne de base, il crée un champ électrique qui module le flux de courant entre le collecteur et les terminaux d'émetteur.

Cela permet au transistor NPN d'agir comme un commutateur, un amplificateur ou un régulateur de tension, en fonction de la configuration de l'appareil et des signaux appliqués.

Les transistors NPN sont largement utilisés dans une variété d'applications, y compris les circuits numériques et analogiques, les alimentations d'alimentation et les amplificateurs, en raison de leur faible coût, de leur impédance d'entrée élevée et de leurs vitesses de commutation rapides.

Cependant, les transistors NPN ont également des inconvénients, tels qu'une note de tension limitée et la nécessité d'un circuit d'entraînement pour contrôler le courant de base.

De plus, ils sont sensibles au rodaway thermique, ce qui peut faire échouer l'appareil s'il surchauffe.

Pour atténuer ces risques, les transistors NPN sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les dispositifs de protection thermique ou les circuits de snobber.