Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



NOISE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'NOISE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Isahaya Electronics Cor...
2SA1928 Datasheet pdf image
247Kb/5P
FOR LOW NOISE DIFFERENTIAL AMPLIFY APPLICATION SILICON PNP EPITAXIAL TYPE

1


1



Qu'est-ce que NOISE


Dans les composants électroniques, le «bruit» fait référence aux signaux irréguliers ou aux bruits des composants ou des circuits électroniques.

Ce bruit peut être causé par un certain nombre de facteurs dans les composants ou les circuits.

En général, le bruit généré par les composants électroniques est classé en bruit électrique et en bruit thermique.

Le bruit électrique est causé par une tension irrégulière ou des changements de courant sur les lignes de signal des composants électroniques.

Ce bruit dégrade les performances des composants électroniques et réduit la précision du signal.

Le bruit thermique est causé par des changements de température à l'intérieur d'un composant. Ce bruit affecte les propriétés des composants telles que la résistance et peut dégrader la fiabilité et les performances des composants électroniques.

Plusieurs méthodes sont utilisées pour réduire le bruit dans les composants électroniques.

Par exemple, pour réduire le bruit, la conception des circuits électriques peut utiliser des techniques telles que le filtrage, le couplage en boucle de sol et la sélection de résistances et condensateurs appropriés.

Il est également possible de réduire le bruit thermique en contrôlant la chaleur interne du composant.