Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MULTILAYER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MULTILAYER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
PHOENIX CONTACT
PLC-RPIT-120UC Datasheet pdf image
174Kb/7P
PLC sensor relay, consisting of PLC-BPIT...SEN basic terminal block with Push-In connection and pluggable miniature relay with multilayer contact, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, 1 N/O contact, input voltage 120 V AC / 110 V DC

1


1



Qu'est-ce que MULTILAYER


Multicouche est l'un des termes utilisés dans les composants électroniques.

Multicouche est généralement associé à une carte de circuit imprimé multicouche (PCB).

Un PCB est une carte utilisée pour fixer et connecter électriquement les composants électroniques. Un PCB multicouche est plusieurs couches de PCB plus une.

Les PCB multicouches sont utiles pour économiser l'espace, améliorer les performances et réduire le bruit électrique et les interférences électromagnétiques (EMI).

Un «condensateur multicouche» est un condensateur composé de plusieurs couches isolées électriquement.

Ces condensateurs conviennent à une grande capacité, à haute tension, à haute fréquence, à haute température, etc., et une capacité élevée peut être obtenue grâce à une structure multicouche.

Une inducteur multicouche est une inductance composée de plusieurs couches et est utilisée à des fréquences élevées.

L'inductance totale peut être augmentée par la structure multicouche.

Par conséquent, multicouche est utilisé comme terme pour les structures multicouches dans les composants électroniques.