Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOUNT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOUNT' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Vaishali Semiconductor
ZGL41-100 Datasheet pdf image
25Kb/2P
Surface Mount Glass Passivated Zeners
SMBG5.0 Datasheet pdf image
103Kb/6P
Surface Mount TRANSZORB짰 Transient Voltage Suppressors
0436500326 Datasheet pdf image
182Kb/3P
3.00mm (.118") Pitch Micro-Fit 3.0??Header, Surface Mount Compatible, Single Row, Vertical, with Solder Tab, 3 Circuits

1


1



Qu'est-ce que MOUNT


Dans les composants électroniques, Mount fait référence aux pièces de montage à un substrat ou à un PCB (carte de circuit imprimé).

Lorsque vous montez les pièces, utilisez les broches de la pièce pour correspondre au trou du PCB ou pour souder le coussin de soudure au bas de la pièce.

En général, la méthode de montage des composants électroniques peut être divisée en deux catégories:

Support de trou à travers

Le support à travers est une méthode de branchement dans un trou dans un PCB et de brancher les pièces.

La méthode de support à travers le trous n'est disponible qu'à un emplacement spécifique du PCB, et si le PCB est épais, les pièces ont l'inconvénient d'occuper l'espace de l'autre côté du PCB.

Technologie de montage de surface (SMT)

La technologie de montage de surface est une méthode de montage des pièces à la surface du PCB.

La méthode SMT peut monter des pièces n'importe où sur le PCB et occupe moins de place que la méthode de support de trous de lancer, ce qui peut réduire la taille du produit électronique.

La méthode SMT est une méthode de soudage des pièces sur le coussin de soudure, donc elle n'est pas supposée par l'épaisseur du PCB, et il peut également configurer des circuits à haute densité.

La méthode SMT est récemment une méthode standard utilisée dans la plupart des composants électroniques.