Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOTOR' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Advanced Technical Mate...
AV08-XX-28 Datasheet pdf image
72Kb/1P
OUTLINE, AV08 MOTOR DRIVEN ATTENUATOR
AV07-XX-28 Datasheet pdf image
73Kb/1P
OUTLINE, AV07 MOTOR-DRIVEN ATTENUATOR
AV06-XX-28 Datasheet pdf image
70Kb/1P
OUTLINE, AV06 MOTOR-DRIVEN ATTENUATOR
P104XX-28 Datasheet pdf image
44Kb/1P
OUTLINE, 3.75 MOTOR-DRIVE PHASESHIFTER
137-412X-X-X-SM24 Datasheet pdf image
390Kb/1P
WR137 PHASESHIFTER W/STEPPER MOTOR DRIVE

1


1



Qu'est-ce que MOTOR


Un moteur est un dispositif électromécanique qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

Les moteurs sont utilisés dans une grande variété d'applications, tels que la mise sous tension des véhicules électriques, la conduite de ventilateurs et de pompes et les systèmes robotiques en mouvement.

Il existe plusieurs types de moteurs, notamment des moteurs CC, des moteurs AC, des moteurs pas à pas et des servomoteurs.

Les moteurs CC utilisent le courant direct (DC) pour générer un mouvement rotatif, tandis que les moteurs AC utilisent le courant alternatif (AC) pour générer un mouvement rotatif.

Les moteurs pas à pas sont un type de moteur à courant continu qui peut être contrôlé par de petits incréments précis, ce qui les rend utiles pour les applications qui nécessitent un positionnement précis, comme dans les machines d'impression et les équipements médicaux.

Les servomoteurs sont un type de moteur à courant continu qui fournit un contrôle précis sur la position et la vitesse, ce qui les rend utiles pour les applications qui nécessitent une précision et une réactivité élevées, comme dans la robotique et les systèmes d'automatisation.

Les avantages des moteurs comprennent des rapports puissants / poids élevés, une efficacité élevée et la capacité de contrôler la vitesse et le couple.

Cependant, ils ont également des inconvénients, tels que des demandes de courant élevées et le besoin de refroidissement.

Pour atténuer ces risques, les moteurs sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les boîtes de vitesses, l'électronique d'alimentation et les systèmes de refroidissement.