Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MOSFET Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MOSFET' - Totale: 9187 (1/460) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
VBsemi Electronics Co.,...
2SK3373 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
K4N60LV Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
KHB4D0N80F2 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
NCE65R2K4K Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
MTD2N50E Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
SM6A12NSU Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
02N80C3 Datasheet pdf image
1Mb/8P
Power MOSFET
2SK903-MR Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2N50L-TN3-R Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2N60 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2SK2884 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2SK1624 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2SK2179 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2SK2605 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
2SK2647 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
4N40L-TF3-T Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
3N40K3 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
4N65L-TN3-T Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
5N65L-TN3-R Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET
5N80L-TF1-T Datasheet pdf image
1Mb/9P
Power MOSFET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que MOSFET


Le transistor à effets de champ (MOSFET) en oxyde métal-oxyde est un type de dispositif de semi-conducteur de puissance utilisé pour contrôler les applications de haute puissance, comme dans les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Il s'agit d'un type de transistor à effet de champ (FET), ce qui signifie qu'il fonctionne en contrôlant l'écoulement du courant entre sa source et ses bornes de drain à l'aide d'un champ électrique.

Dans un MOSFET, l'écoulement du courant est contrôlé par un film d'oxyde métallique mince qui agit comme une porte, qui est isolé du reste du dispositif par une fine couche isolante.

La tension de grille contrôle la largeur du canal entre les bornes source et de drain, ce qui détermine l'écoulement du courant à travers le dispositif.

Il existe deux principaux types de MOSFET: le canal n et le canal p. Les MOSFET à canal N ont un canal qui est dopé avec un matériau de type N, tandis que les MOSFET à canal p ont un canal dopé avec un matériau de type P.

Les MOSFET offrent plusieurs avantages par rapport aux autres types de semi-conducteurs de puissance, notamment une impédance d'entrée élevée, une faible résistance à l'état, des vitesses de commutation rapides et une efficacité élevée.

Ils sont également très polyvalents et peuvent être utilisés dans une variété d'applications, telles que les alimentations, les lecteurs moteurs et les onduleurs.

Cependant, les MOSFET ont également des inconvénients, y compris une cote de tension limitée et la nécessité d'un circuit d'entraînement de porte pour contrôler l'appareil.

De plus, ils sont sensibles au rodaway thermique, ce qui peut faire échouer l'appareil s'il surchauffe.

Pour atténuer ce risque, les MOSFET sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres composants, tels que les dispositifs de protection thermique ou les circuits de snobber.