Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MIXER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MIXER' - Totale: 52 (1/3) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Maxim Integrated Produc...
MAX2335 Datasheet pdf image
228Kb/11P
450MHz CDMA/OFDM LNA/Mixer
Rev 0; 10/05
MAX2690 Datasheet pdf image
99Kb/10P
Low-Noise, 2.5GHz Downconverter Mixer
19-1282; Rev 0; 10/97
MAX2038 Datasheet pdf image
326Kb/23P
Ultrasound VGA Integrated with CW Octal Mixer
Rev 0; 1/09
MAX2038 Datasheet pdf image
331Kb/24P
Ultrasound VGA Integrated with CW Octal Mixer
19-4375; Rev 1; 5/10
MAX2036 Datasheet pdf image
614Kb/25P
Ultrasound VGA Integrated with CW Octal Mixer
Rev 1; 6/09
MAX2424 Datasheet pdf image
163Kb/14P
900MHz Image-Reject Receivers with Transmit Mixer
19-1350 Rev 2; 2/99
MAX2036 Datasheet pdf image
303Kb/23P
Ultrasound VGA Integrated with CW Octal Mixer
Rev 0; 1/09
MAX9982 Datasheet pdf image
395Kb/12P
825MHz to 915MHz, SiGe High-Linearity Active Mixer
Rev 1; 9/02
MAX19757 Datasheet pdf image
4Mb/34P
Dual, SiGe, High-Linearity, 1700MHz to 2700MHz Downconversion Mixer
Rev 0; 12/12
MAX9981 Datasheet pdf image
409Kb/15P
825MHz to 915MHz, Dual SiGe High-Linearity Active Mixer
MAX2685 Datasheet pdf image
174Kb/10P
Low-Cost, 900MHz, Low-Noise Amplifier and Downconverter Mixer
Rev 1; 12/00
MAX2320 Datasheet pdf image
526Kb/28P
Adjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer ICs
19-1535; Rev 1; 6/00
MAX2685 Datasheet pdf image
188Kb/10P
Low-Cost, 900MHz, Low-Noise Amplifier and Downconverter Mixer
19-1493; Rev 0; 7/99
MAX9512 Datasheet pdf image
338Kb/19P
Video Filter Amplifier with SmartSleep and Y/C Mixer Circuit
Rev 2; 2/09
MAX9512 Datasheet pdf image
347Kb/19P
Video Filter Amplifier with SmartSleep and Y/C Mixer Circuit
Rev 0; 5/06
MAX2091 Datasheet pdf image
6Mb/29P
50MHz to 500MHz Analog VGA, 1735MHz to 1935MHz Upconverting Mixer
2015
MAX19998 Datasheet pdf image
5Mb/28P
SiGe, High-Linearity, 2300MHz to 4000MHz Downconversion Mixer with LO Buffer
Rev 0; 10/09
MAX9996 Datasheet pdf image
410Kb/12P
SiGe High-Linearity, 1700MHz2 2200MHz Downconversion Mixer with LO Buffer/Switch
Rev 0; 12/04
MAX19996A Datasheet pdf image
825Kb/35P
SiGe, High-Linearity, 2000MHz to 3900MHz Downconversion Mixer with LO Buffer
Rev 1; 5/09
MAX19996 Datasheet pdf image
404Kb/19P
SiGe High-Linearity, 2000MHz to 3000MHz Downconversion Mixer with LO Buffer
Rev 0; 7/08

1 2 3 >


1 2 3 >



Qu'est-ce que MIXER


Dans les composants électroniques, Mixer est un composant qui effectue une conversion de fréquence.

Il est principalement utilisé dans les systèmes de communication sans fil et convertit les signaux de différentes bandes de fréquences dans une bande de fréquences souhaitée en les mélangeant ensemble.

Le mélangeur a principalement deux signaux d'entrée.

L'un est une fréquence élevée (HF) et l'autre est basse fréquence (LF).

Ces deux signaux sont mélangés dans le mélangeur et convertis en bande de fréquence souhaitée.

À l'heure actuelle, le mélangeur se compose de divers composants électroniques tels que les portes logiques, les diodes et les transistors.

Le mélangeur joue un rôle important dans le système de communication sans fil.

Dans la communication sans fil, plusieurs canaux sont utilisés en divisant la bande de fréquences, et le mélangeur est une partie importante qui effectue une conversion de signal entre ces canaux.

Le mélangeur est également utilisé dans divers processus de conversion de fréquence requis pour le traitement du signal.

Le mélangeur est l'un des composants importants des composants électroniques.

Utilisé dans une variété d'applications, y compris les systèmes de communication sans fil, des performances et une stabilité de traitement du signal élevé sont nécessaires.