Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MAXIMUM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MAXIMUM' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Omron Electronics LLC
E3X-DA11-N Datasheet pdf image
1Mb/10P
The Ultimate Fiber Amplifier for Maximum Ease of Use and High Performance
E3X-DA44V Datasheet pdf image
1Mb/10P
The Ultimate Fiber Amplifier for Maximum Ease of Use and High Performance
CP1W-AD041 Datasheet pdf image
1Mb/9P
The Ultimate Fiber Amplifier for Maximum Ease of Use and High Performance
E3XDA41N Datasheet pdf image
1Mb/10P
The Ultimate Fiber Amplifier for Maximum Ease of Use and High Performance
G3VM-61G3 Datasheet pdf image
525Kb/3P
Ultrasensitive MOS FET Relay with Driving current 0.2 mA (maximum) in 60-V Load series.
G3DZ2R6PLDC12 Datasheet pdf image
265Kb/4P
SSR Identical to the G6D in Size with a Maximum AC/DC Switching Current of 0.6 A

1


1



Qu'est-ce que MAXIMUM


Dans les composants électroniques, le terme maximum peut être utilisé de plusieurs manières.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de certaines significations couramment utilisées et des composants électroniques correspondants.

Notes maximales - Il s'agit de la valeur maximale qu'un composant électronique doit maintenir pour fonctionner en toute sécurité.

Dépassant ce maximum peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement des composants.

Par exemple, une LED avec une note maximale de tension de 5V peut être endommagée si elle dépasse 5 V.

Dissie maximale de puissance - Il s'agit de la puissance maximale consommée par le composant car elle se réchauffe.

Le dépassement de cette valeur peut surchauffer ou endommager le composant.

Par exemple, une diode avec une dissipation de puissance maximale de 1W surchauffera et sera endommagée si elle dépasse 1W.

Fréquence de fonctionnement maximale - La fréquence maximale à laquelle un composant fonctionne de manière fiable.

Si cette valeur est dépassée, les pièces peuvent ne pas fonctionner normalement.

Par exemple, un microcontrôleur avec une fréquence de fonctionnement maximale de 100 MHz peut ne pas fonctionner correctement au-dessus de 100 MHz.

Courant de sortie maximum - Le courant maximum que la pièce peut fournir.

Si cette valeur est dépassée, les pièces peuvent être endommagées ou ne fonctionnent pas correctement.

Par exemple, un convertisseur DC-DC avec un courant de sortie maximal de 500 mA peut être endommagé s'il dépasse 500 mA.

Ces valeurs maximales peuvent être trouvées dans la fiche technique du composant électronique.