Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



MAXIMUM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'MAXIMUM' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Rohm
BD81A34MUV-M Datasheet pdf image
1Mb/36P
4ch White LED Driver with Buck-Boost (32 LED Maximum)
BD81A04AMUV-M Datasheet pdf image
1Mb/37P
4ch White LED Driver with Buck-Boost and Built-in FET (32 LED Maximum)

1


1



Qu'est-ce que MAXIMUM


Dans les composants électroniques, le terme maximum peut être utilisé de plusieurs manières.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de certaines significations couramment utilisées et des composants électroniques correspondants.

Notes maximales - Il s'agit de la valeur maximale qu'un composant électronique doit maintenir pour fonctionner en toute sécurité.

Dépassant ce maximum peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement des composants.

Par exemple, une LED avec une note maximale de tension de 5V peut être endommagée si elle dépasse 5 V.

Dissie maximale de puissance - Il s'agit de la puissance maximale consommée par le composant car elle se réchauffe.

Le dépassement de cette valeur peut surchauffer ou endommager le composant.

Par exemple, une diode avec une dissipation de puissance maximale de 1W surchauffera et sera endommagée si elle dépasse 1W.

Fréquence de fonctionnement maximale - La fréquence maximale à laquelle un composant fonctionne de manière fiable.

Si cette valeur est dépassée, les pièces peuvent ne pas fonctionner normalement.

Par exemple, un microcontrôleur avec une fréquence de fonctionnement maximale de 100 MHz peut ne pas fonctionner correctement au-dessus de 100 MHz.

Courant de sortie maximum - Le courant maximum que la pièce peut fournir.

Si cette valeur est dépassée, les pièces peuvent être endommagées ou ne fonctionnent pas correctement.

Par exemple, un convertisseur DC-DC avec un courant de sortie maximal de 500 mA peut être endommagé s'il dépasse 500 mA.

Ces valeurs maximales peuvent être trouvées dans la fiche technique du composant électronique.