Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LIGHT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LIGHT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Champion Microelectroni...
CM6502S Datasheet pdf image
326Kb/20P
EPA/90+ ZVS-Like PFC CONTROLLER Design for High Efficient Power Supply at both Full Load and Light Load

1


1



Qu'est-ce que LIGHT


Dans les composants électroniques, la «lumière» se réfère principalement aux composants optoélectroniques, y compris les LED (diodes émettant de la lumière).

LED est un composant qui émet de la lumière en utilisant un phénomène qui émet de la lumière à mesure que l'électricité s'écoule, et est principalement utilisé dans l'éclairage, les feux de circulation et les écrans.

Les composants optoélectroniques comprennent également des optocoupleurs, des câbles à fibre optique, etc.

Les coupleurs optiques sont utilisés pour convertir les signaux optiques en signaux électriques ou signaux électriques en signaux optiques, et les câbles à fibre optique sont utilisés pour transmettre des signaux légers.

Les LED sont largement utilisées comme sources lumineuses dans les appareils électroniques en raison de leur faible consommation d'énergie, de leur longue durée de vie et de leur contrôle facile.

De plus, les LED sont fournies en différentes couleurs, vous pouvez donc créer la lumière de la couleur souhaitée en combinant des LED de différentes couleurs telles que le rouge, le vert et le bleu.

Les optocoupleurs et les câbles à fibre optique sont utilisés comme composants importants dans le domaine de la communication optique.

Les optocoupleurs convertissent les signaux optiques en signaux électriques pour permettre la transmission des données et la réception entre les dispositifs de communication optique.

Les câbles de fibres optiques sont utilisés pour transmettre des données à l'aide de signaux légers et conviennent à la transmission de données de grande capacité.

Par conséquent, dans les pièces électroniques, la lumière signifie principalement des pièces LED et optoélectroniques, et est utilisée comme source de lumière dans les appareils électroniques et une partie essentielle de la transmission des données dans la communication optique.