Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEVEL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEVEL' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Device Techn...
IDT74ALVC16245 Datasheet pdf image
98Kb/8P
CMOS 16-BIT 3.3V TO 5V LEVEL SHIFTING RANSCEIVER
ICS851S201I Datasheet pdf image
346Kb/17P
2:1 Differential-to-HCSL Multiplexer with Low Input Level Alarm
ICS851S201I Datasheet pdf image
326Kb/16P
2:2 Differential-to-HCSL Multiplexer with Low Input Level Alarm
IDT77V107 Datasheet pdf image
325Kb/24P
Single ATM PHY for 25.6 and 51.2 Mbps with Utopia Level 2
IDT74ALVC164245 Datasheet pdf image
97Kb/8P
CMOS 16-BIT 3.3V TO 5V LEVEL SHIFTING TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
IDT74ALVC164245 Datasheet pdf image
86Kb/8P
CMOS 16-BIT 3.3V TO 5V LEVEL SHIFTING TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
IDT74ALVC164245PAG Datasheet pdf image
98Kb/8P
CMOS 16-BIT 3.3V TO 5V LEVEL SHIFTING TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
IDT75K134SLM Datasheet pdf image
417Kb/1P
IDT LA-1 NSE System Level Architecture Model for Intel IXA SDK Microengine Development Environment

1


1



Qu'est-ce que LEVEL


Le niveau est l'un des composants électroniques et est un terme indiquant l'ampleur ou la résistance d'un signal électrique.

Le niveau d'un signal électrique est généralement exprimé comme une amplitude de tension ou de courant, et ces niveaux jouent un rôle important dans le traitement et l'analyse du signal dans l'équipement électronique ou les circuits.

Par exemple, les circuits numériques utilisent des niveaux de tension spécifiques pour représenter les logiques 0 et 1.

J'utilise généralement 0V comme logique 0 et 5V ou 3,3 V comme logique 1. Ces niveaux jouent un rôle important lors du traitement des signaux électriques dans des composants électroniques ou des circuits.

Les circuits analogiques traitent également les signaux en utilisant des niveaux de tension ou de courant.

Ces niveaux ont un impact significatif sur la précision et les performances du traitement du signal, et il est important de maintenir des niveaux appropriés.

Le niveau est également utilisé pour évaluer les performances des composants électroniques. Par exemple, le niveau de sortie d'un amplificateur audio est exprimé en puissance, c'est-à-dire la force du signal de sortie.

Ces niveaux sont liés à la taille et à la distance des haut-parleurs et au volume du son, et sont l'un des facteurs importants à considérer lors du choix de l'équipement audio.