Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



LEAD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'LEAD' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
IDEA.lnc.
ISRC0280 Datasheet pdf image
27Kb/1P
2 x 2.5 mm Axial Lead LED Lamp
JRC0288 Datasheet pdf image
27Kb/1P
2 x 2.5 mm Axial Lead LED Lamp J Series

1


1



Qu'est-ce que LEAD


Dans les composants électroniques, une plomb fait référence à la fin d'un appareil qui peut être connecté électriquement.

Les fils dans des composants électroniques sont utilisés pour transmettre des signaux électriques ou pour fournir des connexions électriques entre les dispositifs connectés électriquement.

Dans les composants électroniques, le plomb se présente sous de nombreuses formes et tailles.

Généralement, dans les composants électroniques, il se présente sous forme de fils, épingles, prises, etc.

Le plomb est généralement en cuivre ou en alliage.

Dans les pièces électroniques, la longueur et la composition du plomb diffèrent en fonction du but de la pièce.

Par exemple, l'épaisseur et la longueur du plomb doivent être longues en dispositifs de puissance, et l'épaisseur et la longueur du plomb doivent être petites en résistances et condenseurs.

Dans les composants électroniques, le plomb est l'un des composants importants pour la connexion des composants avec d'autres appareils.

La sélection et l'utilisation du fil correct sont essentielles pour assurer la sécurité électrique et la stabilité du signal.